công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS-BGA416E-01 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Ironwood Electronics.

tên linh kiện SS-BGA416E-01
Giải thích chi tiết về linh kiện  Minimum real estate required
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRONWOOD [Ironwood Electronics.]
Trang chủ  http://www.ironwoodelectronics.com
Logo IRONWOOD - Ironwood Electronics.

SS-BGA416E-01 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Ironwood Electronics.

  SS-BGA416E-01 Datasheet HTML 1Page - Ironwood Electronics. SS-BGA416E-01 Datasheet HTML 2Page - Ironwood Electronics. SS-BGA416E-01 Datasheet HTML 3Page - Ironwood Electronics. SS-BGA416E-01 Datasheet HTML 4Page - Ironwood Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
PAGE 3 of 4
Target PCB Recommendations
Total thickness: 1.6mm min.
Plating: Gold or Solder finish
PCB Pad height: Same or higher than solder mask
Status: Released
Drawing: H. Hansen
Scale:
Rev: B
Date: 5/7/04
Modified: 1/21/05
File: SS-BGA416E-01 Dwg
SS-BGA416E-01 Drawing
© 2004 IRONWOOD ELECTRONICS, INC.
PO BOX 21151 ST. PAUL, MN 55121
Tele: (651) 452-8100
www.ironwoodelectronics.com
D
E
Y
X
Ø0.25
Ø0.10
Z X Y
Øb
3
TOP VIEW
SIDE VIEW
3
4
5
Dimensions are in millimeters.
Interpret dimensions and toleraces per ASME
Y14.5M-1994.
Dimension b is measured at the maximum
solder ball diameter, parallel to datum plame Z.
Datum Z (seating plane) is defined by the
spherical crowns of the solder balls.
Parallelism measurement shall exclude any
effect of mark on top surface of package.
1.
2.
Co mpatible BGA Spec
0.20
BOTTOM VIEW
DIM
MIN
MAX
A
3.5
A1
0.4
0.6
b
0.70
D
E
e
27.00 BSC
27.00 BSC
1.0 BSC
e
26x26 Array
0.5
DETAIL
A
A1
DETAIL
0.2 Z
Z
0.20 Z
5
4


Số phần tương tự - SS-BGA416E-01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ironwood Electronics.
SS-BGA400-01 IRONWOOD-SS-BGA400-01 Datasheet
148Kb / 5P
   Minimum real estate required
SS-BGA400F-01 IRONWOOD-SS-BGA400F-01 Datasheet
166Kb / 5P
   Minimum real estate required
SS-BGA420C-01 IRONWOOD-SS-BGA420C-01 Datasheet
125Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA420D-01 IRONWOOD-SS-BGA420D-01 Datasheet
164Kb / 5P
   Minimum real estate required
SS-BGA442A-01 IRONWOOD-SS-BGA442A-01 Datasheet
133Kb / 4P
   Minimum real estate required
More results

Mô tả tương tự - SS-BGA416E-01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ironwood Electronics.
SS-BGA352B-01 IRONWOOD-SS-BGA352B-01 Datasheet
117Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA560A-01 IRONWOOD-SS-BGA560A-01 Datasheet
179Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA272A-01 IRONWOOD-SS-BGA272A-01 Datasheet
114Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA352A-01 IRONWOOD-SS-BGA352A-01 Datasheet
192Kb / 5P
   Minimum real estate required
CG-BGA-4020 IRONWOOD-CG-BGA-4020 Datasheet
387Kb / 4P
   Minimum real estate required
CBT-BGA-7002 IRONWOOD-CBT-BGA-7002 Datasheet
206Kb / 7P
   Minimum real estate required
SS-BGA256B-01 IRONWOOD-SS-BGA256B-01 Datasheet
117Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA256E-01 IRONWOOD-SS-BGA256E-01 Datasheet
130Kb / 5P
   Minimum real estate required
SS-BGA324E-01 IRONWOOD-SS-BGA324E-01 Datasheet
121Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA324G-01 IRONWOOD-SS-BGA324G-01 Datasheet
116Kb / 4P
   Minimum real estate required
SS-BGA104A-01 IRONWOOD-SS-BGA104A-01 Datasheet
156Kb / 4P
   Minimum real estate required
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com