công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADD8505WRUZ-REEL7 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADD8505WRUZ-REEL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  4-, 5-, 6-Channel, Muxed Input Line Inversion LCD Gamma Buffers
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADD8505WRUZ-REEL7 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button ADD8505WRUZ-REEL7 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADD8505WRUZ-REEL7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADD8505WRUZ-REEL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADD8505WRUZ-REEL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADD8505WRUZ-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADD8505WRUZ-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADD8505WRUZ-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADD8505WRUZ-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADD8505WRUZ-REEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
ADD8504/ADD8505/ADD8506
Rev. D | Page 6 of 12
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
5.5
5.0
0
0
SUPPLY VOLTAGE (V)
7
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
123456
VCM = 2.5V
TA = 25°C
Figure 7. Supply Current vs. Supply Voltage
1000
1
0.1
100
100
10
110
VCC = 5V
TA = 25°C
OUTPUT HIGH
OUTPUT LOW
LOAD CURRENT (mA)
Figure 8. Δ Output Voltage to Supply Rail vs. Load Current
6
–8
–40
TEMPERATURE (
°C)
4
2
0
–2
–4
–6
0
25
40809095
100
105
CH6
CH5
CH2
CH3
CH1
CH4
VCC = 5V
VCM = 2.5V
Figure 9. Offset Voltage vs. Temperature
CH1 2.00V
CH2 2.00V
M400ns
VCC = 5V
TA = 25°C
5V
0V
INPUT
OUTPUT
5V
0V
Figure 10. Transient Response—Rising
CH1 2.00V
CH2 2.00V
M400ns
VCC = 5V
TA = 25°C
5V
0V
INPUT
OUTPUT
5V
0V
Figure 11. Transient Response—Falling


Số phần tương tự - ADD8505WRUZ-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADD8505WRUZ-REEL7 AD-ADD8505WRUZ-REEL7 Datasheet
246Kb / 8P
   4-, 5-, 6-Channel, Muxed Input Line Inversion LCD Gamma Buffers
REV. B
More results

Mô tả tương tự - ADD8505WRUZ-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADD8504 AD-ADD8504 Datasheet
246Kb / 8P
   4-, 5-, 6-Channel, Muxed Input Line Inversion LCD Gamma Buffers
REV. B
ADD8506 AD-ADD8506 Datasheet
154Kb / 8P
   6-Channel, Muxed Input Line Inversion LCD Gamma Buffer
REV. 0
AD8509 AD-AD8509_15 Datasheet
207Kb / 12P
   9- and 11-Channel, Muxed Input LCD Reference Buffers
REV. C
AD8511 AD-AD8511_15 Datasheet
207Kb / 12P
   9- and 11-Channel, Muxed Input LCD Reference Buffers
REV. C
AD8509 AD-AD8509 Datasheet
183Kb / 8P
   9- and 11-Channel, Muxed Input LCD Reference Drivers
REV. B
ADD8701 AD-ADD8701_15 Datasheet
295Kb / 8P
   12-Channel Gamma Buffers with VCOM Buffer
REV. 0
ADD8702 AD-ADD8702_15 Datasheet
237Kb / 8P
   12-Channel Gamma Buffers with V Buffer
REV. 0
ADD8701 AD-ADD8701 Datasheet
289Kb / 8P
   12-Channel Gamma Buffers with VCOM Buffer
REV. 0
ADD8702 AD-ADD8702 Datasheet
233Kb / 8P
   12-Channel Gamma Buffers with Vcom Buffer
REV. 0
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX9590 MAXIM-MAX9590 Datasheet
37Kb / 1P
   14 Programmable Gamma Reference Buffers with 4 Static References for TFT-LCD Displays
Rev 0; 4/06
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com