công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A-1077D bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TE Connectivity Ltd

tên linh kiện A-1077D
Giải thích chi tiết về linh kiện  HARTMAN Power Switching DC Contactors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TEC [TE Connectivity Ltd]
Trang chủ  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd

A-1077D bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TE Connectivity Ltd

  A-1077D Datasheet HTML 1Page - TE Connectivity Ltd A-1077D Datasheet HTML 2Page - TE Connectivity Ltd A-1077D Datasheet HTML 3Page - TE Connectivity Ltd A-1077D Datasheet HTML 4Page - TE Connectivity Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
6–81
HARTMAN Power Switching DC Contactors
6
For factory-direct application
assistance, phone 419-521-9500 or
fax 419-526-2749.
Catalog 5-1773450-5
Dimensions are shown for
Dimensions are in millimeters
USA: +1 800 522 6752
For additional support numbers
Revised 3-13
reference purposes only.
unless otherwise specified.
Asia Pacific: +86 0 400 820 6015
please visit www.te.com
Specifications subject
UK: +44 800 267 666
www.te.com
to change.
A1077 Series, Rated up to 200 Amps, 28 Vdc (Continued)
Mounting Style E
Mounting Style C
Mounting Style D


Số phần tương tự - A-1077D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
A-1077B MACOM-A-1077B Datasheet
82Kb / 1P
   HARTMAN Aerospace Power Products SPDT, 230 Amps, 28 VDC
A-1077F MACOM-A-1077F Datasheet
79Kb / 1P
   DC Relays
More results

Mô tả tương tự - A-1077D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TE Connectivity Ltd
A-703 TEC-A-703 Datasheet
1Mb / 5P
   HARTMAN Power Switching DC Contactors
A-770 TEC-A-770 Datasheet
2Mb / 5P
   HARTMAN Power Switching DC Contactors
D-32A TEC-D-32A Datasheet
490Kb / 1P
   HARTMAN Power Switching DC Contactors
B-138 TEC-B-138 Datasheet
697Kb / 2P
   HARTMAN Power Switching AC Contactors
logo
List of Unclassifed Man...
124-105111 ETC2-124-105111 Datasheet
242Kb / 1P
   DC POWER CONTACTORS
logo
Tyco Electronics
N-208 MACOM-N-208 Datasheet
45Kb / 1P
   HARTMAN Aerospace Power Products
logo
Zhejiang DongYa Electro...
BZJ-100D DONGYA-BZJ-100D Datasheet
240Kb / 1P
   NC DC Contactors
logo
Tyco Electronics
Q-50B MACOM-Q-50B Datasheet
90Kb / 1P
   HARTMAN Aerospace Power Products
SD167A MACOM-SD167A Datasheet
34Kb / 1P
   HARTMAN Aerospace Power Products
A-751YC MACOM-A-751YC Datasheet
54Kb / 1P
   HARTMAN Aerospace Power Products
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com