công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

X1288V14 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Xicor Inc.

tên linh kiện X1288V14
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-Wire RTC Real Time Clock/Calendar/CPU Supervisor with EEPROM
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  XICOR [Xicor Inc.]
Trang chủ  http://www.xicor.com
Logo XICOR - Xicor Inc.

X1288V14 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Xicor Inc.

Back Button X1288V14 Datasheet HTML 5Page - Xicor Inc. X1288V14 Datasheet HTML 6Page - Xicor Inc. X1288V14 Datasheet HTML 7Page - Xicor Inc. X1288V14 Datasheet HTML 8Page - Xicor Inc. X1288V14 Datasheet HTML 9Page - Xicor Inc. X1288V14 Datasheet HTML 10Page - Xicor Inc. X1288V14 Datasheet HTML 11Page - Xicor Inc. X1288V14 Datasheet HTML 12Page - Xicor Inc. X1288V14 Datasheet HTML 13Page - Xicor Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 31 page
background image
9 of 31
REV 1.1.30 3/24/04
www.xicor.com
Preliminary Information
X1288
VTRIP Programming Timing Diagram
VTRIP Programming Parameters
Parameter
Description
Min.
Max.
Units
tVPS
VTRIP Program Enable Voltage Setup time
1
µs
tVPH
VTRIP Program Enable Voltage Hold time
1
µs
tTSU
VTRIP Setup time
1
µs
tTHD
VTRIP Hold (stable) time
10
ms
tVPO
VTRIP Program Enable Voltage Off time
(Between successive adjustments)
0µs
tRP
VTRIP Program Recovery Period
(Between successive adjustments)
10
ms
VP
Programming Voltage
14
16
V
VTRAN
VTRIP Programmed Voltage Range
1.7
5.0
V
Vtv
VTRIP Program variation after programming
(Programmed at 25°C)
-25
+25
mV
VTRIP programming parameters are not 100% Tested.
01 2 3 4 5 6 7
01 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 45 6 7
0 1 23 4 5 6 7
VCC
(VTRIP)
tVPH
tVPS
tVPO
tRP
SCL
SDA
AEh
03h/01h
RESET
VP = 15V
00h
00h
VCC
VCC
tTSU
tTHD
VTRIP


Số phần tương tự - X1288V14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
X1288V14 INTERSIL-X1288V14 Datasheet
428Kb / 27P
   2-Wire??RTC Real Time Clock/Calendar/CPU Supervisor with EEPROM
logo
Renesas Technology Corp
X1288V14 RENESAS-X1288V14 Datasheet
1Mb / 27P
   2-Wire??RTC Real Time Clock/Calendar/CPU Supervisor with EEPROM
logo
Intersil Corporation
X1288V14-2.7 INTERSIL-X1288V14-2.7 Datasheet
428Kb / 27P
   2-Wire??RTC Real Time Clock/Calendar/CPU Supervisor with EEPROM
logo
Renesas Technology Corp
X1288V14-2.7 RENESAS-X1288V14-2.7 Datasheet
1Mb / 27P
   2-Wire??RTC Real Time Clock/Calendar/CPU Supervisor with EEPROM
logo
Intersil Corporation
X1288V14-2.7A INTERSIL-X1288V14-2.7A Datasheet
428Kb / 27P
   2-Wire??RTC Real Time Clock/Calendar/CPU Supervisor with EEPROM
More results

Mô tả tương tự - X1288V14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
X1288 INTERSIL-X1288 Datasheet
428Kb / 27P
   2-Wire??RTC Real Time Clock/Calendar/CPU Supervisor with EEPROM
logo
Renesas Technology Corp
X1288 RENESAS-X1288 Datasheet
1Mb / 27P
   2-Wire??RTC Real Time Clock/Calendar/CPU Supervisor with EEPROM
logo
Xicor Inc.
X1228 XICOR-X1228 Datasheet
569Kb / 31P
   Real Time Clock/Calendar/CPU Supervisor with EEPROM
logo
Intersil Corporation
X1228 INTERSIL-X1228 Datasheet
430Kb / 29P
   Real Time Clock/Calendar/CPU Supervisor with EEPROM
logo
Xicor Inc.
X1227 XICOR-X1227 Datasheet
442Kb / 28P
   Real Time Clock/Calendar/CPU Supervisor with EEPROM
logo
Intersil Corporation
X1228 INTERSIL-X1228_06 Datasheet
421Kb / 29P
   Real Time Clock/Calendar/CPU Supervisor with EEPROM
X1227 INTERSIL-X1227 Datasheet
422Kb / 28P
   2-Wire RTC Real TimeClock/Calendar/CPU Supervisor with EEPROM
X1227 INTERSIL-X1227_06 Datasheet
405Kb / 28P
   2-Wire??RTC Real TimeClock/Calendar/ CPU Supervisor with EEPROM
logo
Renesas Technology Corp
X1227 RENESAS-X1227 Datasheet
1Mb / 28P
   2-Wire??RTC Real TimeClock/Calendar/CPU Supervisor with EEPROM
X1286 RENESAS-X1286 Datasheet
1Mb / 25P
   2-Wire??RTC, 256k (32k x 8) Real Time Clock/Calendar/CPU Supervisor with EEPROM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com