công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ML15.241 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - PULS GmbH

tên linh kiện ML15.241
Giải thích chi tiết về linh kiện  24V, 0.63A, SINGLE PHASE INPUT
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PULS [PULS GmbH]
Trang chủ  http://www.pulspower.com/
Logo PULS - PULS GmbH

ML15.241 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - PULS GmbH

Back Button ML15.241 Datasheet HTML 3Page - PULS GmbH ML15.241 Datasheet HTML 4Page - PULS GmbH ML15.241 Datasheet HTML 5Page - PULS GmbH ML15.241 Datasheet HTML 6Page - PULS GmbH ML15.241 Datasheet HTML 7Page - PULS GmbH ML15.241 Datasheet HTML 8Page - PULS GmbH ML15.241 Datasheet HTML 9Page - PULS GmbH ML15.241 Datasheet HTML 10Page - PULS GmbH ML15.241 Datasheet HTML 11Page - PULS GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 23 page
background image
ML15.241
MiniLine-2
24V, 0.63A, SINGLE PHASE INPUT
7. HOLD-UP TIME
AC 100V
AC 120V
AC 230V
Hold-up Time
typ.
64ms
98ms
375ms
at 24V, 0.32A, see Fig. 7-1
typ.
31ms
47ms
196ms
at 24V, 0.63A, see Fig. 7-1
Note: At no load, the hold-up time can be up to several seconds. The green DC-ok lamp is also on during this time
Fig. 7-1 Hold-up time vs. input voltage
Fig. 7-2 Shut-down behavior, definitions
0
25
50
125
150ms
85
120
155
190
230Vac
Input Voltage
Hold-up Time
75
100
a) 24V 0.32A typ.
b) 24V 0.32Amin.
c) 24V 0.63A typ.
d) 24V 0.63A min.
a
b
c
d
- 5%
Hold-up Time
Zero Transition
Output
Voltage
Input
Voltage
Mar. 2013 / Rev. 2.1 DS-ML15.241-EN
All parameters are specified at 24V, 0.63A, 230Vac input, 25°C ambient and after a 5 minutes run-in time unless otherwise noted.
www.pulspower.com Phone +49 89 9278 0
Germany
7/23


Số phần tương tự - ML15.241

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PULS GmbH
ML15.051 PULS-ML15.051 Datasheet
465Kb / 22P
   5V, 3A, SINGLE PHASE INPUT
ML15.121 PULS-ML15.121 Datasheet
534Kb / 23P
   12V, 1.3A, SINGLE PHASE INPUT
More results

Mô tả tương tự - ML15.241

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PULS GmbH
QS3.241 PULS-QS3.241 Datasheet
793Kb / 25P
   24V, 3.4A, SINGLE PHASE INPUT
CP10.241-M1 PULS-CP10.241-M1 Datasheet
704Kb / 27P
   24V, 10A, SINGLE PHASE INPUT
CP20.241-R1 PULS-CP20.241-R1 Datasheet
827Kb / 30P
   24V, 20A, SINGLE PHASE INPUT
PIC480.241C PULS-PIC480.241C Datasheet
555Kb / 21P
   24V, 20A, SINGLE PHASE INPUT
CS10.243 PULS-CS10.243 Datasheet
682Kb / 25P
   24V, 10A, SINGLE PHASE INPUT
PIC240.241D PULS-PIC240.241D Datasheet
549Kb / 21P
   24V, 10A, SINGLE PHASE INPUT
PIC240.241C PULS-PIC240.241C Datasheet
507Kb / 21P
   24V, 10A, SINGLE PHASE INPUT
ML60.242 PULS-ML60.242 Datasheet
657Kb / 23P
   24V, 2.5A, SINGLE PHASE INPUT
QS40.244 PULS-QS40.244 Datasheet
855Kb / 28P
   24V, 40A, SINGLE PHASE INPUT
QS40.241 PULS-QS40.241 Datasheet
827Kb / 28P
   24V, 40A, SINGLE PHASE INPUT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com