công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

54-862-003 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - API Technologies Corp

tên linh kiện 54-862-003
Giải thích chi tiết về linh kiện  Resin Sealed Bolt-in Filters
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  APITECH [API Technologies Corp]
Trang chủ  http://www.apitech.com/
Logo APITECH - API Technologies Corp

54-862-003 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - API Technologies Corp

Back Button 54-862-003 Datasheet HTML 4Page - API Technologies Corp 54-862-003 Datasheet HTML 5Page - API Technologies Corp 54-862-003 Datasheet HTML 6Page - API Technologies Corp 54-862-003 Datasheet HTML 7Page - API Technologies Corp 54-862-003 Datasheet HTML 8Page - API Technologies Corp 54-862-003 Datasheet HTML 9Page - API Technologies Corp 54-862-003 Datasheet HTML 10Page - API Technologies Corp 54-862-003 Datasheet HTML 11Page - API Technologies Corp 54-862-003 Datasheet HTML 12Page - API Technologies Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
API TECHNOLOGIES
• 8061 Avonia Rd. • Fairview, PA 16415 • Ph: 814-474-1571 • Fax: 814-474-3110 • eis.apitech.com
API TECHNOLOGIES’ SPECTRUM CONTROL GmbH
• Hansastrasse 6 • 91126 Schwabach, Germany • Phone: (49)-9122-795-0 • Fax: (49)-9122-795-58
Resin Sealed Bolt-in Filters
40
43
20
7
7
7
7
7
7
15
40
7
7
7
52
68
60
20
20
20
20
20
40
65
5
5
5
5
5
5
5
14
14
14
27
15
5
12
70
70
65
35
35
40
60
70
10
15
15
15
15
15
15
35
30
35
30
30
10
20
70
70
65
75
65
65
68
65
65
65
70
65
70
35
45
45
43
45
43
45
45
45
45
45
60
50
60
70
65
65
50
45
70
70
65
75
70
70
70
70
70
70
70
65
70
60
45
45
60
45
60
45
45
45
45
45
70
65
70
70
70
70
50
60
Minimum Insertion Loss (dB)
50
50
70
70
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
300
300
350
500
Rated Voltage
125°C
I
Amp
Min
Cap
10
MHz
Part Number
¦
Also available through API’s authorized distributors.
Also available through API’s authorized European distributors/agents.
*
Denotes parts supplied with lead as shown in Figure 7.
**
Bushing housing will have 1 1/2 imperfect threads at hex to thread interface.
51-709-013
SCI-3303-000*
51-709-015
¦
1216-001
¦
1270-016*
¦
1270-025
¦
1201-066
51-714-055*
51-714-054*
51-714-053*
51-714-058*
51-714-056
¦
SCI-3313-000*
51-719-022
¦
1201-052
¦
1201-054
51-714-001*
¦
1270-024
51-714-003*
¦
1270-009
51-719-053**
51-719-054*
51-714-051*
51-719-023*
51-714-052*
51-714-004*
¦
51-719-021
51-714-002*
¦
SCI-3323-000*
¦
1221-001
¦
51-709-004
1201-086
¦
51-719-011 €
See
Pg. LP20
for Fig.
DC
30
MHz
100
MHz
300
MHz
1
GHz
10
GHz
3
MHz
3
2
3
3
2
2
1
2
2
2
2
6
2
1
5
1
2
2
2
2
5
1
2
5
2
2
1
2
2
4
4
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0.1 µF
0.15 µF
0.012 µF
0.050 µF
5500 pF
5500 pF
5500 pF
5500 pF
5500 pF
5500 pF
0.025 µF
0.025 µF
0.10 µF
1300 pF
3000 pF
3000 pF
3000 pF
3000 pF
3000 pF
3000 pF
3000 pF
1500 pF
1500 pF
3000 pF
3000 pF
5500 pF
5500 pF
5500 pF
0.012 µF
5500 pF
5500 pF
2500 pF
3000 pF
70
70
65
75
70
70
70
70
70
70
70
65
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
45
70
70
65
70
70
70
70
65
60
70
70
65
75
70
70
70
70
70
70
70
65
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
45
70
70
65
70
70
70
70
65
60
B
70
140
140
140
140
140
115
AC
In
(mm)
10
12
15
10
10
1
MHz
M15733
MIL
Number
A
In
(mm)
0.040
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.040
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.032
0.040
0.032
0.032
0.032
0.032
0.040
0.040
(1.02)
(0.81)
(0.81)
(0.81)
(0.81)
(0.81)
(0.81)
(0.81)
(0.81)
(0.81)
(0.81)
(0.81)
(0.81)
(1.02)
(0.81)
(0.81)
(0.81)
(0.81)
(0.81)
(0.81)
(0.81)
(0.81)
(0.81)
(0.81)
(0.81)
(0.81)
(1.02)
(0.81)
(0.81)
(0.81)
(0.81)
(1.02)
(1.02)
0.437
0.250
0.470
0.468
0.250
0.235
0.235
0.250
0.250
0.250
0.235
0.250
0.250
0.235
0.235
0.250
0.250
0.235
0.235
0.250
0.250
0.437
0.437
(11.10)
(6.35)
(11.94)
(11.89)
(6.35)
(5.97)
(5.97)
(6.35)
(6.35)
(6.35)
(5.97)
(6.35)
(6.35)
(5.97)
(5.97)
(6.35)
(6.35)
(5.97)
(5.97)
(6.35)
(6.35)
(11.10)
(11.10)
/61-0009
/61-0011
/61-0010
/61-0007
/61-0012
/61-0001
/61-0002
/61-0005
/43-0001
/61-0006
/46-0001
12-28 & 12-32 Pi Circuit
LP21


Số phần tương tự - 54-862-003

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
API Technologies Corp
54-862-003 APITECH-54-862-003 Datasheet
852Kb / 12P
   Resin Sealed Bolt-in Filters
More results

Mô tả tương tự - 54-862-003

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
API Technologies Corp
9900F-381-6004 APITECH-9900F-381-6004 Datasheet
852Kb / 12P
   Resin Sealed Bolt-in Filters
logo
Fox Electronics
FQ5032B-20 FOX-FQ5032B-20 Datasheet
502Kb / 2P
   Resin Sealed SMD Crystal
FQ3225B-27.000 FOX-FQ3225B-27.000 Datasheet
467Kb / 2P
   Resin Sealed SMD Crystal
FQ5032B-18.432 FOX-FQ5032B-18.432 Datasheet
502Kb / 2P
   Resin Sealed SMD Crystal
FQ3225B-12.000 FOX-FQ3225B-12.000 Datasheet
467Kb / 2P
   Resin Sealed SMD Crystal
FQ3225B-25.000 FOX-FQ3225B-25.000 Datasheet
467Kb / 2P
   Resin Sealed SMD Crystal
FQ5032A FOX-FQ5032A_13 Datasheet
123Kb / 2P
   Resin Sealed SMD Crystal
FQ1045A-6.000 FOX-FQ1045A-6.000 Datasheet
550Kb / 2P
   Resin Sealed SMD Crystal
FQ3225B-24.000 FOX-FQ3225B-24.000 Datasheet
467Kb / 2P
   Resin Sealed SMD Crystal
FQ5032B-24.576 FOX-FQ5032B-24.576 Datasheet
502Kb / 2P
   Resin Sealed SMD Crystal
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com