công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STTH6003CW bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd.

tên linh kiện STTH6003CW
Giải thích chi tiết về linh kiện  60.0 Ampere,300 Volt Common Cathode Fast Recovery Epitaxial Diode
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  THINKISEMI [Thinki Semiconductor Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.thinkisemi.com
Logo THINKISEMI - Thinki Semiconductor Co., Ltd.

STTH6003CW bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd.

  STTH6003CW Datasheet HTML 1Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd. STTH6003CW Datasheet HTML 2Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd. STTH6003CW Datasheet HTML 3Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
VF(V)
Fig1. Forward Voltage Drop vs Forward Current
TJ =125°C
TJ =25°C
60
50
40
30
20
10
0
0
0.3
0.6
1.2
1.5
1.8
diF/dt(A/μs)
Fig2. Reverse Recovery Time vs diF/dt
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
VR=150V
TJ =125°C
IF=60A
IF=15A
IF=30A
diF/dt(A/μs)
Fig3. Reverse Recovery Current vs diF/dt
24
20
12
8
4
0
0
200
400
600
800
1000
diF/dt(A/μs)
Fig4. Reverse Recovery Charge vs diF/dt
1000
800
600
400
200
0
0
100
400
500
600
VR=150V
TJ =125°C
IF=60A
IF=15A
IF=30A
VR=150V
TJ =125°C
IF=60A
IF=30A
IF=15A
0
0.2
0.4
1.2
0.6
10
1
10
-1
10
-2
10
-3
0.8
IRRM
Qrr
trr
TJ (°C)
Fig5. Dynamic Parameters vs Junction Temperature
0
25
50
100
150
1
10
-1
10
-2
10
-3
10
-4
Rectangular Pulse Duration (seconds)
Fig6. Transient Thermal Impedance
75
125
0.9
1
200
300
Duty
0.5
0.2
0.1
0.05
Single Pulse
16
© 2006 Thinki Semiconductor Co.,Ltd.
http://www.thinkisemi.com/
Page 2/3
Rev.05
®
STTH6003CW


Số phần tương tự - STTH6003CW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STTH6003CW STMICROELECTRONICS-STTH6003CW Datasheet
72Kb / 6P
   HIGH FREQUENCY SECONDARY RECTIFIER
October 1999 - Ed: 5C
logo
Inchange Semiconductor ...
STTH6003CW ISC-STTH6003CW Datasheet
333Kb / 2P
   Ultrafast Recovery Diode
More results

Mô tả tương tự - STTH6003CW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Thinki Semiconductor Co...
MUR6030PT THINKISEMI-MUR6030PT Datasheet
564Kb / 3P
   60.0 Ampere,300 Volt Common Cathode Fast Recovery Epitaxial Diode
FF60UP30DN THINKISEMI-FF60UP30DN Datasheet
642Kb / 3P
   60.0 Ampere,300 Volt Common Cathode Fast Recovery Epitaxial Diode
MM60FU030PC THINKISEMI-MM60FU030PC Datasheet
532Kb / 3P
   60.0 Ampere,300 Volt Common Cathode Fast Recovery Epitaxial Diode
MUR6020PT THINKISEMI-MUR6020PT Datasheet
885Kb / 3P
   60.0 Ampere,200 Volt Common Cathode Fast Recovery Epitaxial Diode
DSEK60-02A THINKISEMI-DSEK60-02A Datasheet
892Kb / 3P
   60.0 Ampere,200 Volt Common Cathode Fast Recovery Epitaxial Diode
F60UP20DN THINKISEMI-F60UP20DN Datasheet
795Kb / 3P
   60.0 Ampere,200 Volt Common Cathode Fast Recovery Epitaxial Diode
MM60F020PC THINKISEMI-MM60F020PC Datasheet
1Mb / 3P
   60.0 Ampere,200 Volt Common Cathode Fast Recovery Epitaxial Diode
F50UP30DN THINKISEMI-F50UP30DN Datasheet
536Kb / 3P
   50.0 Ampere,300 Volt Common Cathode Fast Recovery Epitaxial Diode
F80UP40DN THINKISEMI-F80UP40DN Datasheet
753Kb / 3P
   80 Ampere,400 Volt Common Cathode Fast Recovery Epitaxial Diode
MM80FU040PC THINKISEMI-MM80FU040PC Datasheet
769Kb / 3P
   80 Ampere,400 Volt Common Cathode Fast Recovery Epitaxial Diode
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com