công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TD231 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện TD231
Giải thích chi tiết về linh kiện  Technical Specifications for 5 kA, Normal-Duty Distribution 4.5 kV and 5 kV VariSTAR MOV Disks
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

TD231 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  TD231 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers TD231 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers TD231 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers TD231 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers TD231 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers TD231 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Page 3 of 6
Aging factors based on the IEC and ANSI 1000 hour power loss tests are guaranteed to be less
than or equal to 1. The 1000 hour test is performed at 115°C, which is equivalent to 110 years
with the operating temperature at 40°C and operating voltages less than or equal to COV. See
Figure 4.
FACTORY ROUTINE TESTS PERFORMED ON EACH DISK
Physical Inspection
Residual Voltage Measurement (referenced to 5 kA, 8/20 µs)
V1mA/cm2 (DC voltage at 8.6 mA)
Power Loss @ 0.551 of V1mA/cm2 Voltage
Min. V1mA/cm2
Max. V5kA
Catalog Number
(kV DC)
(kV)
AV5NEPA
7.50
15.1
AV5NGPA
AV5NEPB
8.12
16.3
AV5NGPB
Table 3
Guaranteed Characteristics based on 100% Testing
0.000
0.050
0.100
0.150
0.200
0.250
0.300
0.350
0.400
0.450
0.500
0
200
400
600
800
1000
1200
T
Tiim
me
e
((h
ho
ou
urrs
s))
Figure 4
Aging curve for AV5NG and AV5NE VariSTAR disks
TIME (HOURS)
0.500
0.450
0.400
0.350
0.300
0.250
0.200
0.150
0.100
0.050
0.000
0
200
400
600
800
1000
1200


Số phần tương tự - TD231

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TD230 STMICROELECTRONICS-TD230 Datasheet
136Kb / 15P
   ELECTRONIC CIRCUIT BREAKER
TD230D STMICROELECTRONICS-TD230D Datasheet
136Kb / 15P
   ELECTRONIC CIRCUIT BREAKER
TD230I STMICROELECTRONICS-TD230I Datasheet
136Kb / 15P
   ELECTRONIC CIRCUIT BREAKER
TD230N STMICROELECTRONICS-TD230N Datasheet
136Kb / 15P
   ELECTRONIC CIRCUIT BREAKER
More results

Mô tả tương tự - TD231

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADM2682E_1107 AD-ADM2682E_1107 Datasheet
484Kb / 24P
   5 kV rms Signal and Power Isolated
REV. 0
ADN4654 AD-ADN4654_V01 Datasheet
1Mb / 25P
   5 kV RMS and 3.75 kV RMS, Dual-Channel LVDS Gigabit Isolators
Rev. D
ADN4654 AD-ADN4654 Datasheet
732Kb / 25P
   5 kV RMS and 3.75 kV RMS, Dual-Channel LVDS Gigabit Isolators
ADM3055E AD-ADM3055E_V01 Datasheet
505Kb / 24P
   5 kV rms/3 kV rms, Signal and Power Isolated, CAN Transceivers for CAN FD
Rev. B
logo
PHOENIX CONTACT
1853735 PHOENIX-1853735 Datasheet
76Kb / 3P
   VC-K-KV-PG16( 5- 8)
logo
Analog Devices
ADUM2210 AD-ADUM2210_V01 Datasheet
465Kb / 17P
   Dual-Channel Digital Isolators, 5 kV
Rev. F
ADUM2210 AD-ADUM2210 Datasheet
339Kb / 20P
   Dual-Channel Digital Isolators, 5 kV
REV. A
ADUM2200 AD-ADUM2200 Datasheet
502Kb / 20P
   Dual-Channel Digital Isolators, 5 kV
REV. 0
ADUM4150 AD-ADUM4150 Datasheet
456Kb / 21P
   5 kV, 6-Channel, SPIsolator Digital
logo
PHOENIX CONTACT
1690558 PHOENIX-1690558 Datasheet
99Kb / 3P
   HC-M-KV-M16(5-9)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com