công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STC62WV1024JC bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện STC62WV1024JC
Giải thích chi tiết về linh kiện  VERY LOW POWER VOLTAGE CMOS SRAM
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

STC62WV1024JC bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC62WV1024JC Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers STC62WV1024JC Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers STC62WV1024JC Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers STC62WV1024JC Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers STC62WV1024JC Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers STC62WV1024JC Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers STC62WV1024JC Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers STC62WV1024JC Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers STC62WV1024JC Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
STC62WV1024
Revision 2.1
Jan.
2004
8
ORDERING INFORMATION
STC
PACKAGE DIMENSIONS
STC62WV1024
BASE METAL
WITH PLATING
c c1
SECTION A-A
b1
b
SOP -32
Note:
STC (STC International Limited.) assumes no responsibility for the application or use of any product or circuit described herein. STC does not authorize its products
for use as critical components in any application in which the failure of the
STC product may be expected to result in significant injury or death, including life-support
systems and critical medical instruments.
PACKAGE
J: SOJ
S: SOP
P: PDIP
T: TSOP (8mm x 20mm)
ST: Small TSOP (8mm x 13.4mm)
D: DICE
62
WV1024 X X
Z
Y Y
GRADE
C: +0oC ~ +70oC
I: -40oC ~ +85oC
SPEED
55: 55ns
70: 70ns
PKG MATERIAL
-: Normal
G: Green
P: Pb free


Số phần tương tự - STC62WV1024JC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STC62WV12816 ETC1-STC62WV12816 Datasheet
276Kb / 9P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM 128k X 16 bit
STC62WV12816AC ETC1-STC62WV12816AC Datasheet
276Kb / 9P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM 128k X 16 bit
STC62WV12816AI ETC1-STC62WV12816AI Datasheet
276Kb / 9P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM 128k X 16 bit
STC62WV12816DC ETC1-STC62WV12816DC Datasheet
276Kb / 9P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM 128k X 16 bit
STC62WV12816DI ETC1-STC62WV12816DI Datasheet
276Kb / 9P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM 128k X 16 bit
More results

Mô tả tương tự - STC62WV1024JC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STC62WV256 ETC-STC62WV256 Datasheet
385Kb / 10P
   VERY LOW POWER/VOLTAGE CMOS SRAM
BS62LV8007 ETC-BS62LV8007 Datasheet
263Kb / 9P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM
logo
Brilliance Semiconducto...
BS616LV1012 BSI-BS616LV1012 Datasheet
260Kb / 9P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
STC62WV5128 ETC-STC62WV5128 Datasheet
373Kb / 10P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM
STC62WV51216 ETC-STC62WV51216 Datasheet
280Kb / 9P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM
logo
Wing Shing Computer Com...
WS628512 WINGS-WS628512 Datasheet
392Kb / 10P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM
logo
Brilliance Semiconducto...
BS62LV1027 BSI-BS62LV1027 Datasheet
427Kb / 10P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM
logo
Wing Shing Computer Com...
WS62256 WINGS-WS62256 Datasheet
353Kb / 9P
   Very Low Power / Voltage CMOS SRAM 32K X 8bit
logo
Brilliance Semiconducto...
BS62LV1029 BSI-BS62LV1029 Datasheet
424Kb / 10P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM 128K X 8 bit
BS616LV2013 BSI-BS616LV2013 Datasheet
241Kb / 11P
   Very Low Power/Voltage CMOS SRAM 128K X 16 bit
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com