công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP9NK90Z bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STP9NK90Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 900V - 1.1W - 8A TO-220/TO-220FP/TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP9NK90Z bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STP9NK90Z Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STP9NK90Z Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STP9NK90Z Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STP9NK90Z Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STP9NK90Z Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP9NK90Z Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP9NK90Z Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STP9NK90Z Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STP9NK90Z Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
STP9NK90Z - STF9NK90Z - STW9NK90Z
8/11
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
D1
1.27
0.050
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.067
F2
1.14
1.70
0.044
0.067
G
4.95
5.15
0.194
0.203
G1
2.4
2.7
0.094
0.106
H2
10.0
10.40
0.393
0.409
L2
16.4
0.645
L4
13.0
14.0
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.2
6.6
0.244
0.260
L9
3.5
3.93
0.137
0.154
DIA.
3.75
3.85
0.147
0.151
L6
L7
L2
Dia.
L5
L4
L9
TO-220 MECHANICAL DATA
P011C


Số phần tương tự - STP9NK90Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP9NK90Z STMICROELECTRONICS-STP9NK90Z Datasheet
577Kb / 16P
   N-CHANNEL 900V - 1.1Ohm - 8A - TO-220/FP-D2PAK-TO-247 Zener-Protected SuperMESH MOSFET
STP9NK90Z STMICROELECTRONICS-STP9NK90Z Datasheet
997Kb / 17P
   N-channel 900 V, 1.1 廓, 8 A, TO-220, TO-220FP, D2PAK, TO-247 Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
STP9NK90Z ISC-STP9NK90Z Datasheet
330Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STP9NK90Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP10NK80Z STMICROELECTRONICS-STP10NK80Z Datasheet
458Kb / 11P
   N-CHANNEL 800V - 0.78ohm - 9A TO-220/TO-220FP/TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STP8NK80Z STMICROELECTRONICS-STP8NK80Z Datasheet
472Kb / 11P
   N-CHANNEL 800V - 1.3ohm - 6.2A TO-220/TO-220FP/TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STP3NK90Z STMICROELECTRONICS-STP3NK90Z Datasheet
613Kb / 13P
   N-CHANNEL 900V - 4.1ohm - 3A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STB9NK90Z STMICROELECTRONICS-STB9NK90Z Datasheet
577Kb / 16P
   N-CHANNEL 900V - 1.1Ohm - 8A - TO-220/FP-D2PAK-TO-247 Zener-Protected SuperMESH MOSFET
STP9NK65Z STMICROELECTRONICS-STP9NK65Z Datasheet
158Kb / 7P
   N-CHANNEL 650V - 1ohm - 7A TO-220/TO-220FP Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
July 2003
STP10NK70Z STMICROELECTRONICS-STP10NK70Z Datasheet
384Kb / 10P
   N-CHANNEL 700V - 0.75ohm - 8.6A TO-220/TO-220FP Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STP5NK80ZFP STMICROELECTRONICS-STP5NK80ZFP Datasheet
378Kb / 10P
   N-CHANNEL 800V - 1.9ohm - 4.3A TO-220/TO-220FP Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STP6NK90Z STMICROELECTRONICS-STP6NK90Z_07 Datasheet
483Kb / 18P
   N-channel 900V - 1.56廓 - 5.8A - TO-220/TO-220FP/D2PAK/TO-247 Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STP20NK50Z STMICROELECTRONICS-STP20NK50Z Datasheet
133Kb / 7P
   N-CHANNEL 500V - 0.23ohm - 20A TO-220/TO-247 Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STP17NK40Z STMICROELECTRONICS-STP17NK40Z Datasheet
394Kb / 10P
   N-CHANNEL 400V - 0.23ohm - 15A TO-220/TO-220FP Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com