công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LS-BGA2377A-41 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Ironwood Electronics.

tên linh kiện LS-BGA2377A-41
Giải thích chi tiết về linh kiện  Primary dimension units are millimeters
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRONWOOD [Ironwood Electronics.]
Trang chủ  http://www.ironwoodelectronics.com
Logo IRONWOOD - Ironwood Electronics.

LS-BGA2377A-41 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Ironwood Electronics.

  LS-BGA2377A-41 Datasheet HTML 1Page - Ironwood Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
RoHS
RoHS
54.00
10.49 (x8)
1.22 (x8)
51.72
51.72
R0.61 (x16)
11.22
TOP VIEW
2.18
3.77
0.2032 typ.
1
2
FRONT VIEW
ISO VIEW
SCALE 1 : 1
PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL - THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF IRONWOOD ELECTRONICS, INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE
WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF IRONWOOD ELECTRONICS, INC. IS PROHIBITED.
ITEM NO.
Description
Material
QTY.
1
Non-clad substrate High temp
Substrate
1
2
Terminal Pin
Brass 360
Half Hard
2377
Tolerances: Hole diameters ±0.0254mm [±0.001"], Pitches (from true position) ±0.0254mm [±0.001"],
substrate thickness tolerance ±10%, all other tolerances ±0.127mm [±0.005"]
unless stated otherwise. Materials and specifications are subject to change without notice.
Description: SMT Land Socket 1.00mm pitch 49x49 array
Primary dimension units are millimeters, Secondary dimension units are [inches], Weight is in grams.
STATUS: Released
REV. A
DATE: 01/27/2016
Material: N/A
Finish: N/A
Weight: 14.13
LS-BGA2377A-41 Drawing
SCALE: 2:1
SHEET: 1 OF 1
ENG: E. Smolentseva
FILE: LS-BGA2377A-41 Dwg
DRAWN BY: M. Raske
©2015 Ironwood Electronics, Inc.
Tele: (800) 404-0204
www.ironwoodelectronics.com


Số phần tương tự - LS-BGA2377A-41

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ironwood Electronics.
LS-BGA208A-05 IRONWOOD-LS-BGA208A-05 Datasheet
30Kb / 1P
   Materials and specifications are subject to change without notice
LS-BGA208A-31 IRONWOOD-LS-BGA208A-31 Datasheet
27Kb / 1P
   Materials and specifications are subject to change without notice
LS-BGA208C-41 IRONWOOD-LS-BGA208C-41 Datasheet
27Kb / 1P
   Materials and specifications are subject to change without notice
LS-BGA2104A-15 IRONWOOD-LS-BGA2104A-15 Datasheet
550Kb / 2P
   Primary dimension units are millimeters
LS-BGA217B-05 IRONWOOD-LS-BGA217B-05 Datasheet
32Kb / 1P
   Materials and specifications are subject to change without notice
More results

Mô tả tương tự - LS-BGA2377A-41

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ironwood Electronics.
LS-BGA196E-15 IRONWOOD-LS-BGA196E-15 Datasheet
140Kb / 1P
   Primary dimension units are millimeters
LS-BGA1440A-05 IRONWOOD-LS-BGA1440A-05 Datasheet
108Kb / 2P
   Primary dimension units are millimeters
LS-BGA1760A-15 IRONWOOD-LS-BGA1760A-15 Datasheet
153Kb / 1P
   Primary dimension units are millimeters
LS-BGA289F-05 IRONWOOD-LS-BGA289F-05 Datasheet
117Kb / 1P
   Primary dimension units are millimeters
SF-BGA964A-B-05F IRONWOOD-SF-BGA964A-B-05F Datasheet
201Kb / 1P
   Primary dimension units are millimeters
SF-BGA177A-B-64 IRONWOOD-SF-BGA177A-B-64 Datasheet
378Kb / 2P
   Primary dimension units are millimeters
SF-BGA196C-B-42 IRONWOOD-SF-BGA196C-B-42 Datasheet
355Kb / 1P
   Primary dimension units are millimeters
SF-BGA724A-B-42 IRONWOOD-SF-BGA724A-B-42 Datasheet
713Kb / 1P
   Primary dimension units are millimeters
SF-BGA108E-61F IRONWOOD-SF-BGA108E-61F Datasheet
187Kb / 1P
   Primary dimension units are millimeters
SF-BGA56H-B-74 IRONWOOD-SF-BGA56H-B-74 Datasheet
180Kb / 1P
   Primary dimension units are millimeters
SF-BGA71A-B-64 IRONWOOD-SF-BGA71A-B-64 Datasheet
210Kb / 2P
   Primary dimension units are millimeters
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com