công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADP7182ACPZN-2.5R7 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADP7182ACPZN-2.5R7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Positive or negative enable logic
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADP7182ACPZN-2.5R7 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button ADP7182ACPZN-2.5R7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADP7182ACPZN-2.5R7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADP7182ACPZN-2.5R7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADP7182ACPZN-2.5R7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADP7182ACPZN-2.5R7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADP7182ACPZN-2.5R7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADP7182ACPZN-2.5R7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADP7182ACPZN-2.5R7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADP7182ACPZN-2.5R7 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 31 page
background image
Data Sheet
ADP7182
Rev. I | Page 9 of 31
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
VIN = −3.5 V, VOUT = −3 V, IOUT = −10 mA, CIN = COUT = 2.2 µF, TA = 25°C, unless otherwise noted.
–2.970
–3.020
–3.015
–3.010
–3.005
–3.000
–2.995
–2.990
–2.985
–2.980
–2.975
–40
–5
25
85
125
JUNCTION TEMPERATURE (°C)
ILOAD = –100µA
ILOAD = –1mA
ILOAD = –10mA
ILOAD = –50mA
ILOAD = –100mA
ILOAD = –200mA
Figure 9. Output Voltage (VOUT) vs. Junction Temperature (TJ)
–2.95
–3.05
–3.04
–3.03
–3.02
–3.01
–3.00
–2.99
–2.98
–2.97
–2.96
–200
–150
–50
–100
0
50
ILOAD (mA)
Figure 10. Output Voltage (VOUT) vs. Load Current (ILOAD)
–2.90
–2.95
–3.00
–3.05
–3.10
–30
–20
–10
–25
–15
–5
0
VIN (V)
ILOAD = –100µA
ILOAD = –1mA
ILOAD = –10mA
ILOAD = –50mA
ILOAD = –100mA
ILOAD = –200mA
Figure 11. Output Voltage (VOUT) vs. Input Voltage (VIN)
0
–800
–700
–600
–500
–400
–300
–200
–100
–40
–5
25
85
125
JUNCTION TEMPERATURE (°C)
ILOAD = –100µA
ILOAD = –1mA
ILOAD = –10mA
ILOAD = –50mA
ILOAD = –100mA
ILOAD = –200mA
Figure 12. Ground Current vs. Junction Temperature (TJ)
–250
–200
–150
–50
–100
0
50
ILOAD (mA)
0
–800
–700
–600
–500
–400
–300
–200
–100
Figure 13. Ground Current vs. Load Current (ILOAD)
0
–800
–700
–600
–500
–400
–300
–200
–100
–30
–20
–10
–25
–15
–5
0
VIN (V)
ILOAD = –100µA
ILOAD = –1mA
ILOAD = –10mA
ILOAD = –50mA
ILOAD = –100mA
ILOAD = –200mA
Figure 14. Ground Current vs. Input Voltage (VIN)


Số phần tương tự - ADP7182ACPZN-2.5R7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Anachip Corp
ADP7182ACPZ-5.0-R7 ANACHIP-ADP7182ACPZ-5.0-R7 Datasheet
768Kb / 28P
   ??8 V, ??00 mA, Low Noise, Linear Regulator
ADP7182ACPZ-R7 ANACHIP-ADP7182ACPZ-R7 Datasheet
768Kb / 28P
   ??8 V, ??00 mA, Low Noise, Linear Regulator
More results

Mô tả tương tự - ADP7182ACPZN-2.5R7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Artesyn Technologies
AIH ARTESYN-AIH Datasheet
454Kb / 2P
   Positive and Negative enable function
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAAD-010305 MA-COM-MAAD-010305_15 Datasheet
688Kb / 6P
   Positive or Negative Voltage Control
MAAD-010305 MA-COM-MAAD-010305 Datasheet
688Kb / 6P
   Positive or Negative Voltage Control
logo
Anaren Microwave
MSK5000 ANAREN-MSK5000 Datasheet
780Kb / 7P
   DUAL POSITIVE/NEGATIVE, DUAL POSITIVE/NEGATIVE, FIXED VOLTAGE REGULATORS
logo
MORNSUN Science& Techno...
K7803-1000 MORNSUN-K7803-1000 Datasheet
109Kb / 3P
   SINGLE POSITIVE /NEGATIVE OUTPUT
K7803-500 MORNSUN-K7803-500 Datasheet
118Kb / 3P
   SINGLE POSITIVE/NEGATIVE OUTPUT
logo
National Semiconductor ...
LH7001 NSC-LH7001 Datasheet
358Kb / 10P
   POSITIVE / NEGATIVE ADJUSTABLE REGULATOR
logo
Schneider Electric
BMXDAI1602 SCHNEIDER-BMXDAI1602 Datasheet
248Kb / 6P
   discrete input module X80 - 16 inputs - 24V AC/DC positive or negative
Apr 18, 2022
logo
Analog Devices
ADM2914 AD-ADM2914_10 Datasheet
371Kb / 16P
   Quad UV/OV Positive/Negative
REV. B
ADP5071 AD-ADP5071 Datasheet
1,002Kb / 28P
   Independent Positive and Negative Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com