công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD9144BCPAZ bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD9144BCPAZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multiple chip synchronization
Download  126 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9144BCPAZ bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button AD9144BCPAZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9144BCPAZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9144BCPAZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9144BCPAZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD9144BCPAZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD9144BCPAZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD9144BCPAZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD9144BCPAZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD9144BCPAZ Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 126 page
background image
AD9144
Data Sheet
Rev. A | Page 10 of 125
AC SPECIFICATIONS
AVDD33 = 3.3 V, SIOVDD33 = 3.3 V, IOVDD = 1.8 V, DVDD12 = 1.2 V, CVDD12 = 1.2 V, PVDD12 = 1.2 V, SVDD12 = 1.2 V,1 VTT = 1.2 V,
TA = 25°C, IOUTFS = 20 mA, unless otherwise noted.
Table 9.
Parameter
Test Conditions/Comments
Min
Typ
Max
Unit
SPURIOUS-FREE DYNAMIC RANGE (SFDR)
−9 dBFS single-tone
fDAC = 983.04 MSPS
fOUT = 20 MHz
82
dBc
fDAC = 983.04 MSPS
fOUT = 150 MHz
76
dBc
fDAC = 1966.08 MSPS
fOUT = 20 MHz
81
dBc
fDAC = 1966.08 MSPS
fOUT = 170 MHz
69
dBc
TWO-TONE INTERMODULATION DISTORTION (IMD)
−9 dBFS
fDAC =983.04 MSPS
fOUT = 20 MHz
90
dBc
fDAC = 983.04 MSPS
fOUT = 150 MHz
82
dBc
fDAC = 1966.08 MSPS
fOUT = 20 MHz
90
dBc
fDAC = 1966.08 MSPS
fOUT = 170 MHz
81
dBc
NOISE SPECTRAL DENSITY (NSD), SINGLE-TONE
0 dBFS
fDAC = 983.04 MSPS
fOUT = 150 MHz
−162
dBm/Hz
fDAC = 1966.08 MSPS
fOUT = 150 MHz
−163
dBm/Hz
W-CDMA FIRST ADJACENT CHANNEL LEAKAGE
RATIO (ACLR), SINGLE CARRIER
0 dBFS
fDAC = 983.04 MSPS
fOUT = 30 MHz
82
dBc
fDAC = 983.04 MSPS
fOUT = 150 MHz
80
dBc
fDAC = 1966.08 MSPS
fOUT = 150 MHz
80
dBc
W-CDMA SECOND ACLR, SINGLE CARRIER
0 dBFS
fDAC = 983.04 MSPS
fOUT = 30 MHz
84
dBc
fDAC = 983.04 MSPS
fOUT = 150 MHz
85
dBc
fDAC = 1966.08 MSPS
fOUT = 150 MHz
85
dBc
1 SVDD12 = 1.3 V for all fDAC = 1966.08 MSPS conditions in Table 9.


Số phần tương tự - AD9144BCPAZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD9144BCPAZ AD-AD9144BCPAZ Datasheet
2Mb / 125P
   Digital-to-Analog Converter
AD9144BCPAZRL AD-AD9144BCPAZRL Datasheet
2Mb / 125P
   Digital-to-Analog Converter
More results

Mô tả tương tự - AD9144BCPAZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD9142A AD-AD9142A Datasheet
1Mb / 73P
   Multiple chip synchronization
logo
Billiton Ltd.
TP5600 ASIC-TP5600 Datasheet
1Mb / 21P
   SynchronIzatIon Switch SynchronIzatIon Switch 2 A
logo
Integrated Device Techn...
82P33914 IDT-82P33914 Datasheet
146Kb / 4P
   Synchronization System
logo
STMicroelectronics
STEVAL-CCA029V1 STMICROELECTRONICS-STEVAL-CCA029V1 Datasheet
334Kb / 4P
   External synchronization
logo
Systemsensor advanced i...
RRS-MOD SYSTEMSENSOR-RRS-MOD Datasheet
97Kb / 2P
   Synchronization Module
logo
STMicroelectronics
AN832 STMICROELECTRONICS-AN832 Datasheet
34Kb / 3P
   L4981A SYNCHRONIZATION
logo
Hotchip Technology Co.,...
PB0052E HOTCHIP-PB0052E Datasheet
1Mb / 8P
   SynchronIzatIon switch
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX17509 MAXIM-MAX17509 Datasheet
623Kb / 24P
   External Frequency Synchronization
Rev 0; 2/15
logo
Renesas Technology Corp
8A34005 RENESAS-8A34005 Datasheet
2Mb / 95P
   Synchronization Management Unit
April 19, 2022
8A34004 RENESAS-8A34004 Datasheet
2Mb / 100P
   Synchronization Management Unit
February 2, 2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com