công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MTB095N10KRN3 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện MTB095N10KRN3
Giải thích chi tiết về linh kiện  100V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

MTB095N10KRN3 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Cystech Electonics Corp.

  MTB095N10KRN3 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. MTB095N10KRN3 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. MTB095N10KRN3 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. MTB095N10KRN3 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. MTB095N10KRN3 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. MTB095N10KRN3 Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. MTB095N10KRN3 Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. MTB095N10KRN3 Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp. MTB095N10KRN3 Datasheet HTML 9Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C714N3
Issued Date : 2017.01.13
Revised Date :
Page No. : 8/9
MTB095N10KRN3
Preliminary
CYStek Product Specification
Recommended wave soldering condition
Product
Peak Temperature
Soldering Time
Pb-free devices
260 +0/-5
°C
5 +1/-1 seconds
Recommended temperature profile for IR reflow
Profile feature
Sn-Pb eutectic Assembly
Pb-free Assembly
Average ramp-up rate
(Tsmax to Tp)
3
°C/second max.
3
°C/second max.
Preheat
−Temperature Min(TS min)
−Temperature Max(TS max)
−Time(ts min to ts max)
100
°C
150
°C
60-120 seconds
150
°C
200
°C
60-180 seconds
Time maintained above:
−Temperature (TL)
− Time (tL)
183
°C
60-150 seconds
217
°C
60-150 seconds
Peak Temperature(TP)
240 +0/-5
°C
260 +0/-5
°C
Time within 5
°C of actual peak
temperature(tp)
10-30 seconds
20-40 seconds
Ramp down rate
6
°C/second max.
6
°C/second max.
Time 25
°C to peak temperature
6 minutes max.
8 minutes max.
Note : All temperatures refer to topside of the package, measured on the package body surface.


Số phần tương tự - MTB095N10KRN3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
MTB095N10KRJ3 CYSTEKEC-MTB095N10KRJ3 Datasheet
403Kb / 9P
   N -Channel Enhancement Mode Power MOSFET
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
MTB095N10KRJ3 DOINGTER-MTB095N10KRJ3 Datasheet
2Mb / 4P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
logo
Cystech Electonics Corp...
MTB095N10KRJ3-0-T3-G CYSTEKEC-MTB095N10KRJ3-0-T3-G Datasheet
403Kb / 9P
   N -Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB095N10KRL3 CYSTEKEC-MTB095N10KRL3 Datasheet
413Kb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
MTB095N10KRL3 CYSTEKEC-MTB095N10KRL3 Datasheet
414Kb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Mô tả tương tự - MTB095N10KRN3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zetex Semiconductors
ZXMN10B08E6 ZETEX-ZXMN10B08E6 Datasheet
252Kb / 7P
   100V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
ZXMN10A11G ZETEX-ZXMN10A11G Datasheet
1Mb / 7P
   100V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Diodes Incorporated
DMN10H099SK3 DIODES-DMN10H099SK3_15 Datasheet
361Kb / 6P
   100V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Zetex Semiconductors
ZXMN10A08E6 ZETEX-ZXMN10A08E6_05 Datasheet
186Kb / 7P
   100V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Diodes Incorporated
ZXMN10A08DN8 DIODES-ZXMN10A08DN8 Datasheet
185Kb / 7P
   100V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
ZXMN10A09K DIODES-ZXMN10A09K Datasheet
660Kb / 8P
   100V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
ZXMN10A11K DIODES-ZXMN10A11K Datasheet
670Kb / 8P
   100V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
DMN10H220LE DIODES-DMN10H220LE_15 Datasheet
500Kb / 7P
   100V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
DMN10H220LVT DIODES-DMN10H220LVT_15 Datasheet
400Kb / 7P
   100V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
ZVN3310F DIODES-ZVN3310F_15 Datasheet
180Kb / 5P
   100V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
DMT10H015LK3 DIODES-DMT10H015LK3 Datasheet
533Kb / 7P
   100V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com