công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5675RARUZ bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5675RARUZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Base station power amplifiers
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5675RARUZ bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD5675RARUZ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD5675RARUZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5675RARUZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5675RARUZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5675RARUZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5675RARUZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5675RARUZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5675RARUZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5675RARUZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 32 page
background image
Data Sheet
AD5671R/AD5675R
Rev. B | Page 7 of 32
AC CHARACTERISTICS
VDD = 2.7 V to 5.5 V, RL = 2 kΩ to GND, CL = 200 pF to GND, 1.8 V ≤ VLOGIC ≤ 5.5 V, all specifications TA = −40°C to +125°C, unless
otherwise noted. Guaranteed by design and characterization; not production tested.
Table 4.
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
Test Conditions/Comments1
OUTPUT VOLTAGE SETTLING TIME2
AD5671R
5
8
µs
¼ to ¾ scale settling to ±2 LSB
AD5675R
5
8
µs
¼ to ¾ scale settling to ±2 LSB
SLEW RATE
0.8
V/µs
DIGITAL-TO-ANALOG GLITCH IMPULSE2
1.4
nV-sec
1 LSB change around major carry (internal reference, gain = 1)
DIGITAL FEEDTHROUGH2
0.13
nV-sec
CROSSTALK2
Digital
0.1
nV-sec
Analog
−0.25
nV-sec
−1.3
nV-sec
Internal reference, gain = 2
DAC-to-DAC
−2.0
nV-sec
Internal reference, gain = 2
TOTAL HARMONIC DISTORTION (THD)3
−80
dB
At TA, bandwidth = 20 kHz, VDD = 5 V, fOUT = 1 kHz
OUTPUT NOISE SPECTRAL DENSITY2
300
nV/√Hz
DAC code = midscale, 10 kHz; gain = 2
OUTPUT NOISE2
6
µV p-p
0.1 Hz to 10 Hz, gain = 1
SIGNAL-TO-NOISE RATIO (SNR)
90
dB
At TA = 25°C, bandwidth = 20 kHz, VDD = 5 V, fOUT = 1 kHz
SPURIOUS-FREE DYNAMIC RANGE (SFDR)
83
dB
At TA = 25°C, bandwidth = 20 kHz, VDD = 5 V, fOUT = 1 kHz
SIGNAL-TO-NOISE-AND-DISTORTION
RATIO (SINAD)
80
dB
At TA = 25°C, bandwidth = 20 kHz, VDD = 5 V, fOUT = 1 kHz
1
The operating temperature range is −40°C to +125°C; TA = 25°C.
2
See the Terminology section. Measured using internal reference and gain = 1, unless otherwise noted.
3
Digitally generated sine wave at 1 kHz.


Số phần tương tự - AD5675RARUZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5675R AD-AD5675R Datasheet
1Mb / 28P
   Easy implementation
More results

Mô tả tương tự - AD5675RARUZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5675 AD-AD5675 Datasheet
884Kb / 27P
   Base station power amplifiers
logo
NIHON DEMPA KOGYO
NV13M09WS NDK-NV13M09WS Datasheet
683Kb / 1P
   Personal Radio Base Station and 5G Base Station
logo
Oscilent Corporation
820-IF63.0M-A OSCILENT-820-IF63.0M-A Datasheet
132Kb / 1P
   Base Station & Repeater
820-IF70.0M-A OSCILENT-820-IF70.0M-A Datasheet
141Kb / 2P
   Base Station & Repeater
820-IF70.0M-Y OSCILENT-820-IF70.0M-Y Datasheet
146Kb / 2P
   Base Station & Repeater
820-IF72.5M-A OSCILENT-820-IF72.5M-A Datasheet
145Kb / 2P
   Base Station & Repeater
820-IF75.0M-A OSCILENT-820-IF75.0M-A Datasheet
143Kb / 2P
   Base Station & Repeater
820-IF77.5M-A OSCILENT-820-IF77.5M-A Datasheet
144Kb / 2P
   Base Station & Repeater
820-IF82.0M-A OSCILENT-820-IF82.0M-A Datasheet
130Kb / 1P
   Base Station & Repeater
827-IF115.0M-B OSCILENT-827-IF115.0M-B Datasheet
137Kb / 2P
   Base Station & Repeater
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com