công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5675BRUZ-REEL7 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5675BRUZ-REEL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Base station power amplifiers
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5675BRUZ-REEL7 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD5675BRUZ-REEL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD5675BRUZ-REEL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5675BRUZ-REEL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5675BRUZ-REEL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5675BRUZ-REEL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5675BRUZ-REEL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5675BRUZ-REEL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5675BRUZ-REEL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5675BRUZ-REEL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 27 page
background image
Data Sheet
AD5675
Rev. B | Page 7 of 26
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
TA = 25°C, unless otherwise noted.
Table 5.
Parameter
Rating
VDD to GND
−0.3 V to +7 V
VLOGIC to GND
−0.3 V to +7 V
VOUTx to GND
−0.3 V to VDD + 0.3 V
VREF to GND
−0.3 V to VDD + 0.3 V
Digital Input Voltage to GND
−0.3 V to VLOGIC + 0.3 V
Operating Temperature Range
−40°C to +125°C
Storage Temperature Range
−65°C to +150°C
Junction Temperature
125°C
Reflow Soldering Peak Temperature,
Pb-Free (J-STD-020)
260°C
ESD Ratings
Human Body Model (HBM)
2 kV
Field Induced Charged Device Model
(FICDM)
1.5 kV
Stresses at or above those listed under Absolute Maximum
Ratings may cause permanent damage to the product. This is a
stress rating only; functional operation of the product at these
or any other conditions above those indicated in the operational
section of this specification is not implied. Operation beyond
the maximum operating conditions for extended periods may
affect product reliability.
THERMAL RESISTANCE
The design of the thermal board requires close attention. Thermal
resistance is highly impacted by the printed circuit board (PCB)
being used, layout, and environmental conditions.
Table 6. Thermal Resistance
Package Type
θJA
θJB
θJC
ΨJT
ΨJB
Unit
20-Lead TSSOP
(RU-20)1
98.65
44.39
17.58
1.77
43.9
°C/W
20-Lead LFCSP
(CP-20-8)2
82
16.67
32.5
0.43
22
°C/W
1 Thermal impedance simulated values are based on a JEDEC 2S2P thermal
test board. See JEDEC JESD51
2 Thermal impedance simulated values are based on a JEDEC 2S2P thermal
test board with nine thermal vias. See JEDEC JESD51.
ESD CAUTION


Số phần tương tự - AD5675BRUZ-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5675BRUZ-REEL7 AD-AD5675BRUZ-REEL7 Datasheet
712Kb / 27P
   Octal, 16-Bit nanoDAC
More results

Mô tả tương tự - AD5675BRUZ-REEL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5671R AD-AD5671R Datasheet
841Kb / 32P
   Base station power amplifiers
logo
NIHON DEMPA KOGYO
NV13M09WS NDK-NV13M09WS Datasheet
683Kb / 1P
   Personal Radio Base Station and 5G Base Station
logo
Oscilent Corporation
820-IF63.0M-A OSCILENT-820-IF63.0M-A Datasheet
132Kb / 1P
   Base Station & Repeater
820-IF70.0M-A OSCILENT-820-IF70.0M-A Datasheet
141Kb / 2P
   Base Station & Repeater
820-IF70.0M-Y OSCILENT-820-IF70.0M-Y Datasheet
146Kb / 2P
   Base Station & Repeater
820-IF72.5M-A OSCILENT-820-IF72.5M-A Datasheet
145Kb / 2P
   Base Station & Repeater
820-IF75.0M-A OSCILENT-820-IF75.0M-A Datasheet
143Kb / 2P
   Base Station & Repeater
820-IF77.5M-A OSCILENT-820-IF77.5M-A Datasheet
144Kb / 2P
   Base Station & Repeater
820-IF82.0M-A OSCILENT-820-IF82.0M-A Datasheet
130Kb / 1P
   Base Station & Repeater
827-IF115.0M-B OSCILENT-827-IF115.0M-B Datasheet
137Kb / 2P
   Base Station & Repeater
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com