công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

E-1048-8I4-C3A3V1-4U3-1A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ETAL Group

tên linh kiện E-1048-8I4-C3A3V1-4U3-1A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integral power electronics provide a wear-resistant switching function, insensitive to shock and vibration
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETAL [ETAL Group]
Trang chủ  http://www.etalgroup.com
Logo ETAL - ETAL Group

E-1048-8I4-C3A3V1-4U3-1A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ETAL Group

  E-1048-8I4-C3A3V1-4U3-1A Datasheet HTML 1Page - ETAL Group E-1048-8I4-C3A3V1-4U3-1A Datasheet HTML 2Page - ETAL Group E-1048-8I4-C3A3V1-4U3-1A Datasheet HTML 3Page - ETAL Group E-1048-8I4-C3A3V1-4U3-1A Datasheet HTML 4Page - ETAL Group E-1048-8I4-C3A3V1-4U3-1A Datasheet HTML 5Page - ETAL Group E-1048-8I4-C3A3V1-4U3-1A Datasheet HTML 6Page - ETAL Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
www.e-t-a.de
Smart Power Relay E-1048-8I...
1646
4
5
Typical time/current characteristics (TA = 25 °C)
1
2
1000
I (A)
0
Version 1: 1 A, 2 A, 3 A, 5 A, 7.5 A and 10 A (standard 200 ms)
Version 2: 15 A and 20 A (standard 200 ms)
1000
1
2
100
10
1
0.1
0
current limitationn
(typ. 75 A)
... times rated current I
N
typ. 1.3 x I
N
I (A)
typ. 1.3 x I
N
(typ. 350 A)
100
10
1
0.1
current limitation
... times rated current I
N


Số phần tương tự - E-1048-8I4-C3A3V1-4U3-1A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ETAL Group
E-1048-8C4-C0A0V0-4U3-1A ETAL-E-1048-8C4-C0A0V0-4U3-1A Datasheet
193Kb / 4P
   Integral power electronics provide a wear-resistant switching function, insensitive to shock, vibration and dust
E-1048-8C4-C0A0V0-4U3-2A ETAL-E-1048-8C4-C0A0V0-4U3-2A Datasheet
193Kb / 4P
   Integral power electronics provide a wear-resistant switching function, insensitive to shock, vibration and dust
E-1048-8C4-C0A0V0-4U3-3A ETAL-E-1048-8C4-C0A0V0-4U3-3A Datasheet
193Kb / 4P
   Integral power electronics provide a wear-resistant switching function, insensitive to shock, vibration and dust
E-1048-8C4-C0A0V0-4U3-5A ETAL-E-1048-8C4-C0A0V0-4U3-5A Datasheet
193Kb / 4P
   Integral power electronics provide a wear-resistant switching function, insensitive to shock, vibration and dust
E-1048-8C4-C0A0V1-4U3-1A ETAL-E-1048-8C4-C0A0V1-4U3-1A Datasheet
193Kb / 4P
   Integral power electronics provide a wear-resistant switching function, insensitive to shock, vibration and dust
More results

Mô tả tương tự - E-1048-8I4-C3A3V1-4U3-1A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ETAL Group
E-1048-8D ETAL-E-1048-8D Datasheet
203Kb / 4P
   Integral power electronics provide a wear-resistant switching function, insensitive to shock, vibration and dust
E-1048 ETAL-E-1048 Datasheet
193Kb / 4P
   Integral power electronics provide a wear-resistant switching function, insensitive to shock, vibration and dust
E-1048-8S ETAL-E-1048-8S Datasheet
214Kb / 4P
   The E-1048-8Slimline features integral power electronics and provides wear-free switching function, insensitive against shock, vibration and dust
logo
PHOENIX CONTACT
OPT-5DC PHOENIX-OPT-5DC Datasheet
75Kb / 4P
   Vibration and shock resistant
logo
NXP Semiconductors
E188CC PHILIPS-E188CC Datasheet
974Kb / 24P
   SPECIAL QUALITY, SHOCK AND VIBRATION RESISTANT DOUBLE TRIODE
9.9.1959
logo
QUARTZCOM the communica...
VXO-1S-4P QUARTZCOM-VXO-1S-4P Datasheet
119Kb / 1P
   SMD VCXO HCMOS Highly shock and vibration resistant
logo
NXP Semiconductors
E99F PHILIPS-E99F Datasheet
579Kb / 21P
   SPECIAL QUALITY, SHOCK AND VIBRATION RESISTANT R.F. PENTODE
9.9.1958
logo
QUARTZCOM the communica...
SMX-3S QUARTZCOM-SMX-3S Datasheet
114Kb / 1P
   Miniature SMD Crystal Highly shock and vibration resistant
VXO-1S-6P QUARTZCOM-VXO-1S-6P Datasheet
123Kb / 1P
   SMD VCXO HCMOS Highly shock and vibration resistant
TX7-503C QUARTZCOM-TX7-503C Datasheet
102Kb / 1P
   SMD TCXO CMOS Highly shock and vibration resistant
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com