công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS14T3 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện SS14T3
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP Transistor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

SS14T3 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  SS14T3 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor SS14T3 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor SS14T3 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor SS14T3 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor SS14T3 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
NSS12200WT1G
http://onsemi.com
3
0.1
0
0.5
1
0.3
100
10
0
IC, COLLECTOR CURRENT (AMPS)
Figure 1. Collector Emitter Voltage vs. Base Current
Figure 2. Collector Emitter Voltage vs. Collector Current
0.5
0.001
0.1
1
IB, BASE CURRENT (mA)
0.2
0.01
IC = 100 mA
500 mA
IC/IB = 100
0.1
0.4
800 mA
1 A
2 A
0.2
0.3
0.4
IC/IB = 10
1
0.1
0.01
300
200
100
0
TA = −55°C
25°C
125°C
0.001
VCE = 1.5 V
400
0.01
0.1
1
10
Figure 3. DC Current Gain vs. Collector
Current
IC, COLLECTOR CURRENT (AMPS)
Figure 4. Base Emitter Voltage vs. Collector
Current
IC, COLLECTOR CURRENT (AMPS)
Figure 5. Base Emitter Saturation Voltage vs.
Base Current
VCE, COLLECTOR EMITTER VOLTAGE (VOLTS)
0.001
0.1
0.01
1
0.5
0.3
1.0
0.1
10
1
Figure 6. Safe Operating Area
0.6
1
0.01
0.001
0.7
0.8
0.9
1.0
0.1
IC, COLLECTOR CURRENT (AMPS)
0.4
0.7
0.6
0.9
0.8
TA = −55°C
25°C
125°C
VCE = 1.5 V
IC/IB = 100
IC/IB = 10
SINGLE PULSE TA = 25°C
1 ms
10 ms
100 ms
dc
1 s


Số phần tương tự - SS14T3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
SS14T3 ONSEMI-SS14T3 Datasheet
63Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier
July, 2005 ??Rev. 3
SS14T3 ONSEMI-SS14T3 Datasheet
86Kb / 5P
   12 V, 1 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
April, 2008 - Rev. 0
SS14T3 ONSEMI-SS14T3 Datasheet
64Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Power Rectifier
July, 2005 ??Rev. 3
SS14T3 ONSEMI-SS14T3 Datasheet
87Kb / 5P
   12 V, 1 A, Low VCE(sat) PNP Transistor
September, 2007 - Rev. 0
SS14T3 ONSEMI-SS14T3 Datasheet
58Kb / 4P
   Power MOSFET 170 mAmps, 100 Volts
March, 2005 ??Rev. 5
More results

Mô tả tương tự - SS14T3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC807U JIANGSU-BC807U Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC856S JIANGSU-BC856S Datasheet
288Kb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT2907A JIANGSU-MMDT2907A Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT5401 JIANGSU-MMDT5401 Datasheet
4Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC857S JIANGSU-BC857S Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
UMT2N JIANGSU-UMT2N Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
EMB3 HTSEMI-EMB3 Datasheet
551Kb / 1P
   DIGITAL TRANSISTOR (PNP PNP)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC857BV JIANGSU-BC857BV Datasheet
828Kb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
EMZ8 JIANGSU-EMZ8 Datasheet
4Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
2SA1873 JIANGSU-2SA1873 Datasheet
934Kb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT3906 JIANGSU-MMDT3906 Datasheet
3Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com