công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

E-1071-627-DC24V-1.0A bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ETAL Group

tên linh kiện E-1071-627-DC24V-1.0A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Designed for inductive loads (DC 24 V)
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETAL [ETAL Group]
Trang chủ  http://www.etalgroup.com
Logo ETAL - ETAL Group

E-1071-627-DC24V-1.0A bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ETAL Group

  E-1071-627-DC24V-1.0A Datasheet HTML 1Page - ETAL Group E-1071-627-DC24V-1.0A Datasheet HTML 2Page - ETAL Group E-1071-627-DC24V-1.0A Datasheet HTML 3Page - ETAL Group E-1071-627-DC24V-1.0A Datasheet HTML 4Page - ETAL Group E-1071-627-DC24V-1.0A Datasheet HTML 5Page - ETAL Group E-1071-627-DC24V-1.0A Datasheet HTML 6Page - ETAL Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
www.e-t-a.de
6
1646
5


Số phần tương tự - E-1071-627-DC24V-1.0A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ETAL Group
E-1072-100 ETAL-E-1072-100 Datasheet
177Kb / 4P
   PLC controllable electronic switching amplifier (max. 3 A) with additional protective and control functions for DC 24 V loads (e.g.solenoids, magnetic brakes, electromagnetic clutches, monitoring and indicator lamps).
E-1072-128 ETAL-E-1072-128 Datasheet
189Kb / 4P
   Nennspannung DC 24 V (19,2...36 V)
E-1072-128-DC24V-3A ETAL-E-1072-128-DC24V-3A Datasheet
189Kb / 4P
   Nennspannung DC 24 V (19,2...36 V)
E-1072-210-DC24V-1A ETAL-E-1072-210-DC24V-1A Datasheet
206Kb / 4P
   Voltage rating DC 24 V (19.2...36 V)
E-1072-210-DC24V-2A ETAL-E-1072-210-DC24V-2A Datasheet
206Kb / 4P
   Voltage rating DC 24 V (19.2...36 V)
More results

Mô tả tương tự - E-1071-627-DC24V-1.0A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Reed Relays and Electro...
IL-2022-L RRE-IL-2022-L Datasheet
101Kb / 1P
   Reed Switch for Inductive Loads
logo
Infineon Technologies A...
BTT6200-1EJA INFINEON-BTT6200-1EJA Datasheet
2Mb / 48P
   Suitable for resistive, inductive and capacitive loads
Rev. 1.0, 2014-08-20
logo
STMicroelectronics
AN308 STMICROELECTRONICS-AN308 Datasheet
147Kb / 16P
   TRIAC analog control circuits for inductive loads
logo
Infineon Technologies A...
BTT6100-2EKA INFINEON-BTT6100-2EKA Datasheet
2Mb / 48P
   Suitable for resistive, inductive and capacitive loads
Rev. 1.0, 2014-08-20
BTS5200-4EKA INFINEON-BTS5200-4EKA Datasheet
2Mb / 49P
   Suitable for resistive, inductive and capacitive loads
Rev. 1.0, 2014-02-06
BTT6200-4EMA INFINEON-BTT6200-4EMA Datasheet
2Mb / 48P
   Suitable for resistive, inductive and capacitive loads
logo
STMicroelectronics
AN4402 STMICROELECTRONICS-AN4402 Datasheet
663Kb / 39P
   Multichannel drivers driving inductive loads
logo
TEMIC Semiconductors
U2352B TEMIC-U2352B Datasheet
110Kb / 8P
   PWM Power Control for DC Loads
logo
List of Unclassifed Man...
8500 ETC2-8500 Datasheet
3Mb / 6P
   DC Electronic Loads
logo
B&K Precision Corporati...
8500 BK-8500 Datasheet
3Mb / 6P
   DC Electronic Loads
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com