công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FPT-24P-M34 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện FPT-24P-M34
Giải thích chi tiết về linh kiện  F2MC-8FX CPU core
Download  105 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

FPT-24P-M34 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Cypress Semiconductor

  FPT-24P-M34 Datasheet HTML 1Page - Cypress Semiconductor FPT-24P-M34 Datasheet HTML 2Page - Cypress Semiconductor FPT-24P-M34 Datasheet HTML 3Page - Cypress Semiconductor FPT-24P-M34 Datasheet HTML 4Page - Cypress Semiconductor FPT-24P-M34 Datasheet HTML 5Page - Cypress Semiconductor FPT-24P-M34 Datasheet HTML 6Page - Cypress Semiconductor FPT-24P-M34 Datasheet HTML 7Page - Cypress Semiconductor FPT-24P-M34 Datasheet HTML 8Page - Cypress Semiconductor FPT-24P-M34 Datasheet HTML 9Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 105 page
background image
Document Number: 002-04696 Rev. *A
Page 5 of 105
MB95650L Series
(Continued)
Part number
Parameter
MB95F652E MB95F653E MB95F654E MB95F656E MB95F652L MB95F653L MB95F654L MB95F656L
UART/SIO
1 channel (The channel can be used either as a UART/SIO channel or as an I2C bus interface channel.)
• Data transfer with UART/SIO is enabled.
• It has a full duplex double buffer, variable data length (5/6/7/8 bits), an internal baud rate generator and an
error detection function.
• It uses the NRZ type transfer format.
• LSB-first data transfer and MSB-first data transfer are available to use.
• Both clock asynchronous (UART) serial data transfer and clock synchronous (SIO) serial data transfer are
enabled.
I2C bus
interface
2 channels (One of the two channels can be used either as an I2C bus interface channel or as a UART/SIO
channel.)
• Master/slave transmission and reception
• It has the following functions: bus error function, arbitration function, transmission direction detection function,
wake-up function, and functions of generating and detecting repeated START conditions.
Watch prescaler
Eight different time intervals can be selected.
Flash memory
• It supports automatic programming (Embedded Algorithm), and program/erase/erase-suspend/erase-resume
commands.
• It has a flag indicating the completion of the operation of Embedded Algorithm.
• Flash security feature for protecting the content of the Flash memory
Standby mode
There are four standby modes as follows:
• Stop mode
• Sleep mode
• Watch mode
• Time-base timer mode
Package
FPT-24P-M10
FPT-24P-M34
LCC-32P-M19
Number of program/erase cycles
1000
10000
100000
Data retention time
20 years
10 years
5 years


Số phần tương tự - FPT-24P-M34

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fujitsu Component Limit...
FPT-24P-M02 FUJITSU-FPT-24P-M02 Datasheet
447Kb / 11P
   CMOS INPUT/OUTPUT EXPANDER
More results

Mô tả tương tự - FPT-24P-M34

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cypress Semiconductor
MB95630H CYPRESS-MB95630H Datasheet
4Mb / 102P
   F2MC-8FX CPU core
MB95F613H CYPRESS-MB95F613H Datasheet
10Mb / 110P
   F2MC-8FX CPU core
logo
Fujitsu Component Limit...
MB95F168JAPMC1-GE1 FUJITSU-MB95F168JAPMC1-GE1 Datasheet
530Kb / 21P
   F2MC-8FX MB95160MA Series
logo
Cypress Semiconductor
MB95200H CYPRESS-MB95200H Datasheet
2Mb / 66P
   F2MC-8FX 8-bit Microcontroller
MB95220H CYPRESS-MB95220H Datasheet
2Mb / 58P
   F2MC-8FX 8-bit Microcontroller
MB96650 CYPRESS-MB96650 Datasheet
1Mb / 65P
   F2MC-16FX CPU
MB96630 CYPRESS-MB96630 Datasheet
1Mb / 69P
   F2MC-16FX CPU
MB96620 CYPRESS-MB96620 Datasheet
1Mb / 65P
   F2MC-16FX CPU
MB96680 CYPRESS-MB96680 Datasheet
1Mb / 68P
   F2MC-16FX CPU
MB95F394H CYPRESS-MB95F394H Datasheet
2Mb / 72P
   CMOS F2MC-8FX MB95390H Series 8-bit Microcontrollers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com