công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH3308 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện MCH3308
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Supply Application
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

MCH3308 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Cypress Semiconductor

Back Button MCH3308 Datasheet HTML 2Page - Cypress Semiconductor MCH3308 Datasheet HTML 3Page - Cypress Semiconductor MCH3308 Datasheet HTML 4Page - Cypress Semiconductor MCH3308 Datasheet HTML 5Page - Cypress Semiconductor MCH3308 Datasheet HTML 6Page - Cypress Semiconductor MCH3308 Datasheet HTML 7Page - Cypress Semiconductor MCH3308 Datasheet HTML 8Page - Cypress Semiconductor MCH3308 Datasheet HTML 9Page - Cypress Semiconductor MCH3308 Datasheet HTML 10Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 23 page
background image
Document Number: 002-08322 Rev. *A
Page 6 of 23
MB39A112EVB-01
5. Connection Diagram
+
++
+
++
+
++
+ +
+
VREF
bias
3.5 V
VR
Power
ON
/OFF
CTL
Bias
Voltage
VH
VCCO
5 V
GND
Drive3
Comp.3
Pch
Io
= 150 mA
PWM
CH3
Drive2
Comp.2
Pch
Io
= 150 mA
PWM
CH2
Drive1
Comp.1
Pch
Io
= 150 mA
PWM
CH1
VREF
1.0 V
Error
Amp1
10
μA
VREF
1.23 V
Error
Amp2
10
μA
VREF
1.23 V
Error
Amp3
10
μA
2.7 V
SCP
Comp.
SCP
UVLO
OSC
2.5 V
2.0 V
Step-down
Step-down
Step-down
L
priority
L
priority
H priority
H: at SCP
H:UVLO
release
Error Amp
reference
(1.0 V/1.23 V)
Error Amp power supply
SCPComp. power supply
Charge
current
1 A
CS1
CS2
CS3
NC
OPEN
L
SW1
c
b
a
A
VD1
VO1
lo1
= 0.8 A to 1.5 A
1.2 V
L1
2
μH
GND1
C2
4.7
μF
C17
0.1
μF
C1
2.2
μF
MCH3312
Q1
0
Ω
R1
0
Ω
R4
OUT1
D1
SBE001
VCCO
B
VD2
VO2
lo2
= 0.15 A to 1 A
3.3 V
L2
3.3
μH
GND2
C4
4.7
μF
C3
2.2
μF
MCH3312
Q2
0
Ω
R2
OUT2
D2
SBE001
C
VD3
VO3
lo3
= 0.15 A to 0.3 A
5.0 V
L3
10
μH
GND3
C6
4.7
μF
C5
2.2
μF
C16
0.1
μF
MCH3308
Q3
0
Ω
ICGND
GND
R3
OUT3
D3
SBS005
A
a
R6
2.2 k
Ω
R8
100 k
Ω
C7
Q4
0.1
μF
CTL1
R19
*
*
0.022
μF
CS1
C8
R7
18 k
Ω
R9
820
Ω
FB1
INE1
B
b
R11
4.7 k
Ω
R12
56 k
Ω
R13
36 k
Ω
C12
Q5
0.1
μF
CTL2
R20
VIN
(12 V)
GND
0.01
μF
CS2
C11
R14
820
Ω
FB2
INE2
C
c
R15
680
Ω
R16
30 k
Ω
R17
10 k
Ω
C13
Q6
0.1
μF
CTL3
R21
0.01
μF
CS3
C14
1000 pF
C15
5.1 k
Ω
R10
RT
CT
100 pF
C10
R18
1 k
Ω
FB3
CSCP
INE3
0.1
μF
C9
R5
VCC
GNDO
VH
0
Ω
2
1
3
9
10
8
12
11
13
14
5
6
7
20
19
18
17
16
15
4
*
*
*
L
priority
CH1 ON/OFF signal
(L:ON, H:OFF)
CH2 ON/OFF signal
(L:ON, H:OFF)
CH3 ON/OFF signal
(L:ON, H:OFF)
*
* : Not mounted
All channels are ON state
in above diagram
<20 Pin>


Số phần tương tự - MCH3308

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH3308 SANYO-MCH3308 Datasheet
27Kb / 4P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
More results

Mô tả tương tự - MCH3308

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
U5FWK2C42 TOSHIBA-U5FWK2C42 Datasheet
184Kb / 4P
   SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION
20DL2C48A TOSHIBA-20DL2C48A_06 Datasheet
345Kb / 6P
   SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION
20DL2CZ47A TOSHIBA-20DL2CZ47A_06 Datasheet
307Kb / 5P
   SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION
5JLZ47A TOSHIBA-5JLZ47A_06 Datasheet
238Kb / 4P
   SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION
20FWJ2C48M TOSHIBA-20FWJ2C48M_06 Datasheet
333Kb / 5P
   SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION
20FWJ2CZ47M TOSHIBA-20FWJ2CZ47M_06 Datasheet
303Kb / 5P
   SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION
5DL2CZ47A TOSHIBA-5DL2CZ47A_06 Datasheet
397Kb / 5P
   SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION
5GLZ47A TOSHIBA-5GLZ47A_06 Datasheet
236Kb / 4P
   SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION
5JLZ47 TOSHIBA-5JLZ47_06 Datasheet
236Kb / 4P
   SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION
10GWJ2C48C TOSHIBA-10GWJ2C48C_06 Datasheet
356Kb / 5P
   SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com