công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH3312 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện MCH3312
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Supply Application
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

MCH3312 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Cypress Semiconductor

  MCH3312 Datasheet HTML 1Page - Cypress Semiconductor MCH3312 Datasheet HTML 2Page - Cypress Semiconductor MCH3312 Datasheet HTML 3Page - Cypress Semiconductor MCH3312 Datasheet HTML 4Page - Cypress Semiconductor MCH3312 Datasheet HTML 5Page - Cypress Semiconductor MCH3312 Datasheet HTML 6Page - Cypress Semiconductor MCH3312 Datasheet HTML 7Page - Cypress Semiconductor MCH3312 Datasheet HTML 8Page - Cypress Semiconductor MCH3312 Datasheet HTML 9Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 23 page
background image
Document Number: 002-08322 Rev. *A
Page 3 of 23
MB39A112EVB-01
1. Terminal Description
2. Switch Description
3. Setup and Checkup
3.1 Setup
Connect power-supply terminals side to the VIN and GND, and connect the VO side to required loading device 
or measuring instrument.
Set SW1 to SW3 (CS1 to CS3) to OFF (output OFF) .
3.2 Checkup
Turn on VIN (power supply) , set SW1 to SW3 to ON (output ON) .
The IC works normally with the following outputs :
VO1
1.2 V (Typ) , V
O
2
3.3 V (Typ) , V
O
3
5 V (Typ)
Symbol
Description
VIN
Power supply terminal
VIN
7 V to 25 V (Typ 12 V)
VOX
DC/DC converter output terminal
GND
GND terminal
GNDX
DC/DC converter GND terminal
ICGND
MB39A112 GND terminal
SW
Name
Function
OPEN
L
1
CS1
CH1 control
Output ON
Output OFF
2
CS2
CH2 control
Output ON
Output OFF
3
CS3
CH3 control
Output ON
Output OFF


Số phần tương tự - MCH3312

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH3312 SANYO-MCH3312 Datasheet
28Kb / 4P
   Ultrahigh-Speed Switching Applications
More results

Mô tả tương tự - MCH3312

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
U5FWK2C42 TOSHIBA-U5FWK2C42 Datasheet
184Kb / 4P
   SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION
20DL2C48A TOSHIBA-20DL2C48A_06 Datasheet
345Kb / 6P
   SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION
20DL2CZ47A TOSHIBA-20DL2CZ47A_06 Datasheet
307Kb / 5P
   SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION
5JLZ47A TOSHIBA-5JLZ47A_06 Datasheet
238Kb / 4P
   SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION
20FWJ2C48M TOSHIBA-20FWJ2C48M_06 Datasheet
333Kb / 5P
   SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION
20FWJ2CZ47M TOSHIBA-20FWJ2CZ47M_06 Datasheet
303Kb / 5P
   SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION
5DL2CZ47A TOSHIBA-5DL2CZ47A_06 Datasheet
397Kb / 5P
   SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION
5GLZ47A TOSHIBA-5GLZ47A_06 Datasheet
236Kb / 4P
   SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION
5JLZ47 TOSHIBA-5JLZ47_06 Datasheet
236Kb / 4P
   SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION
10GWJ2C48C TOSHIBA-10GWJ2C48C_06 Datasheet
356Kb / 5P
   SWITCHING MODE POWER SUPPLY APPLICATION
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com