công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33287 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC33287
Giải thích chi tiết về linh kiện  Contact Monitoring and Dual Low Side Protected Driver
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC33287 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  MC33287 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC33287 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC33287 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC33287 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC33287 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC33287 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC33287 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC33287 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC33287 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
MC33287
MOTOROLA
3
MC33287
Figure 1. Timing Test Configuration
Figure 2. Timing Characteristics
PROTECTION AND LEVEL DETECTION : OUTD1 AND OUTD2 PINS
Parameters
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Positive Output Clamp
Vclamp
40
50
60
V
Output Current Limitation (130
°C ≥Tj)
Ilim
300
535
750
mA
Output Fault Detector Level
Vfault
2,00
2,75
3,5
V
Overtemperature Detection
(At 25
°C by function simulation)
Tdetec
145
160
175
°C
INPUTS : CD1 AND CD2 PINS
Input Voltage Low
Vil
0,4 x VDD2
V
Input Voltage High
Vih
0,8 x VDD2
V
Hysteresis
Vhys
500
800
mV
Input Current on Pin CD1
(Internal pull up and CD1 connected to ground)
ICD1
-100
-30
-10
µA
Leakage Current on Pin CD1
(Internal pull-up CD1 connected to VDD2)
Ileakage
-5
5
µA
Input Current on Pin CD2
(Internal pull down CD2 connected to VDD2)
ICD2
10
30
100
µA
CD1
CD2
OUTD1
OUTD2
R1
R2
C1
C2
VBAT
f = 5KHz
R1
R2
C1
C2
VBAT
R1 = 500
R2 = 47k
C1 = 2nF
C2 = 250pF
t
CD2
tcommand
OUTD2
80%
50%
20%
tON
tFALL
tOFF
tRISE
t
80%
50%
20%
tBIT
∆bit = tcommand - tBIT
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com


Số phần tương tự - MC33287

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC33287DW FREESCALE-MC33287DW Datasheet
386Kb / 15P
   Contact Monitoring and Dual Low-Side Protected Driver
MC33287R2 FREESCALE-MC33287R2 Datasheet
386Kb / 15P
   Contact Monitoring and Dual Low-Side Protected Driver
More results

Mô tả tương tự - MC33287

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
33287 FREESCALE-33287 Datasheet
386Kb / 15P
   Contact Monitoring and Dual Low-Side Protected Driver
logo
ON Semiconductor
NCV8402D ONSEMI-NCV8402D_16 Datasheet
95Kb / 11P
   Dual Self-Protected Low-Side Driver
July, 2016 ??Rev. 3
NCV8402D ONSEMI-NCV8402D Datasheet
152Kb / 10P
   Dual Self-Protected Low-Side Driver with Temperature and Current Limit
Octtober, 2009 ??Rev. 0
NCV8402AD ONSEMI-NCV8402AD Datasheet
124Kb / 10P
   Dual Self-Protected Low-Side Driver with Temperature and Current Limit
November, 2011 ??Rev. 1
NCV8406DD ONSEMI-NCV8406DD Datasheet
134Kb / 10P
   Dual Self-Protected Low Side Driver with Temperature and Current Limit
August, 2023 - Rev. 0
NCV8401A ONSEMI-NCV8401A Datasheet
97Kb / 10P
   Self-Protected Low Side Driver
November, 2016 ??Rev. 12
NCV8402 ONSEMI-NCV8402_16 Datasheet
114Kb / 13P
   Self-Protected Low Side Driver
November, 2016 ??Rev. 21
NCV8406A ONSEMI-NCV8406A Datasheet
113Kb / 12P
   Self-Protected Low Side Driver
March, 2017 ??Rev. 6
NCV8403A ONSEMI-NCV8403A Datasheet
112Kb / 12P
   Self-Protected Low Side Driver
September, 2016 ??Rev. 8
NCV8406 ONSEMI-NCV8406 Datasheet
115Kb / 12P
   Self-Protected Low Side Driver
November, 2015 ??Rev. 4
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com