công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14002BCP bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC14002BCP
Giải thích chi tiết về linh kiện  B-Suffix Series CMOS Gates
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC14002BCP bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Motorola, Inc

Back Button MC14002BCP Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC14002BCP Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC14002BCP Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC14002BCP Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC14002BCP Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC14002BCP Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC14002BCP Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC14002BCP Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MC14002BCP Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
MOTOROLA CMOS LOGIC DATA
15
MC14001B
TYPICAL B–SERIES GATE CHARACTERISTICS (cont’d)
VOLTAGE TRANSFER CHARACTERISTICS
Figure 8. VDD = 5.0 Vdc
Figure 9. VDD = 10 Vdc
1.0
3.0
5.0
4.0
2.0
0
1.0
3.0
5.0
4.0
2.0
0
0
0
Vin, INPUT VOLTAGE (Vdc)
SINGLE INPUT NAND, AND
MULTIPLE INPUT NOR, OR
SINGLE INPUT NOR, OR
MULTIPLE INPUT NAND, AND
SINGLE INPUT NAND, AND
MULTIPLE INPUT NOR, OR
SINGLE INPUT NOR, OR
MULTIPLE INPUT NAND, AND
2.0
6.0
10
8.0
4.0
2.0
6.0
10
8.0
4.0
Vin, INPUT VOLTAGE (Vdc)
Figure 10. VDD = 15 Vdc
0
0
SINGLE INPUT NAND, AND
MULTIPLE INPUT NOR, OR
SINGLE INPUT NOR, OR
MULTIPLE INPUT NAND, AND
2.0
6.0
10
8.0
4.0
2.0
6.0
10
8.0
4.0
Vin, INPUT VOLTAGE (Vdc)
12
14
16
DC NOISE MARGIN
The DC noise margin is defined as the input voltage range
from an ideal “1” or “0” input level which does not produce
output state change(s). The typical and guaranteed limit val-
ues of the input values VIL and VIH for the output(s) to be at a
fixed voltage VO are given in the Electrical Characteristics
table. VIL and VIH are presented graphically in Figure 11.
Guaranteed minimum noise margins for both the “1” and
“0” levels =
1.0 V with a 5.0 V supply
2.0 V with a 10.0 V supply
2.5 V with a 15.0 V supply
Figure 11. DC Noise Immunity
Vout
VO
VO
VIL
0
VIH
Vin
VDD
VDD
Vout
VO
VO
VIL
0
VIH
Vin
VDD
VDD
(a) Inverting Function
(b) Non–Inverting Function
VSS = 0 VOLTS DC


Số phần tương tự - MC14002BCP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC14000UB MOTOROLA-MC14000UB Datasheet
191Kb / 5P
   Dual 3-Input NOR Gate Plus Inverter
MC14000UBCL MOTOROLA-MC14000UBCL Datasheet
191Kb / 5P
   Dual 3-Input NOR Gate Plus Inverter
MC14000UBCP MOTOROLA-MC14000UBCP Datasheet
191Kb / 5P
   Dual 3-Input NOR Gate Plus Inverter
MC14000UBD MOTOROLA-MC14000UBD Datasheet
191Kb / 5P
   Dual 3-Input NOR Gate Plus Inverter
logo
ON Semiconductor
MC14001 ONSEMI-MC14001 Datasheet
261Kb / 12P
   B-Suffix Series CMOS Gates
February, 2005 ??Rev. 4
More results

Mô tả tương tự - MC14002BCP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC14001B ONSEMI-MC14001B Datasheet
134Kb / 12P
   B-SUFFIX SERIES CMOS GATES
February, 2005 ??Rev. 4
MC14011BDG ONSEMI-MC14011BDG Datasheet
164Kb / 12P
   B-Suffix Series CMOS Gates
April, 2013 ??Rev. 10
MC14001B ONSEMI-MC14001B Datasheet
261Kb / 12P
   B-Suffix Series CMOS Gates
February, 2005 ??Rev. 4
MC14001B ONSEMI-MC14001B_14 Datasheet
135Kb / 11P
   B-Suffix Series CMOS Gates
July, 2014 ??Rev. 11
MC14012B ONSEMI-MC14012B Datasheet
177Kb / 8P
   B-Suffix Series CMOS Gates
April, 2000 ??Rev. 3
MC14001BDG ONSEMI-MC14001BDG Datasheet
171Kb / 14P
   B-Suffix Series CMOS Gates
October, 2006 ??Rev. 6
MC14001UB ONSEMI-MC14001UB Datasheet
216Kb / 8P
   UB-Suffix Series CMOS Gates
February, 2005 ??Rev. 5
MC14001UB ONSEMI-MC14001UB_09 Datasheet
194Kb / 7P
   UB-Suffix Series CMOS Gates
September, 2009 ??Rev. 7
MC14001UB ONSEMI-MC14001UB_14 Datasheet
144Kb / 6P
   UB-Suffix Series CMOS Gates
July, 2014 ??Rev. 10
MC14001B ONSEMI-MC14001B_06 Datasheet
195Kb / 14P
   B?뭆uffix Series CMOS Gates
October, 2006 ??Rev. 6
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com