công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TD4PO bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - American Electronic Components, inc

tên linh kiện TD4PO
Giải thích chi tiết về linh kiện  electronic tilt switches
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AEC [American Electronic Components, inc]
Trang chủ  http://www.aecsensors.com/html/
Logo AEC - American Electronic Components, inc

TD4PO bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - American Electronic Components, inc

  TD4PO Datasheet HTML 1Page - American Electronic Components, inc TD4PO Datasheet HTML 2Page - American Electronic Components, inc TD4PO Datasheet HTML 3Page - American Electronic Components, inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Page 1 of 3
www.aecsensors.com
Sales Department Tel: (888) 847-6552
TD4PO series
electronic tilt switches
Specifications
Output
dual PNP or NPN (see Fig. 3 for details)
Output load
DC 150mA continuous, 250mA max.10 sec (protected against back EMF)
Short circuit protection
Yes (10s max)
Supply voltage
DC 8 - 30V
Current consumption
≤ 25mA
Polarity protection
Yes
Boot up time
<10ms
Housing
Plastic injection moulded (PBTP) (Contact factory for other options)
Dimensions (approx.)
L x W x H 40 x 40 x 25mm
Mounting
M3 screws
Connection
M12 5 pin male connector (others to special order) or PUR cable
Weight
approx. 50g
Ambient temperature
-25°C to +85°C (storage and operating)
Relative humidity
0 - 100%
Sealing
IEC60529 IP67
Shock resistance
max. 10g
Measuring range
detection angles 2 x omni-directional switch points factory programmable
Centering function
pre-centered at 0°, range ±5°
Frequency response
(-3dB) 0 - 0.5Hz
Accuracy
±0.4°
Offset Error
0° (after zeroing / centering)
Resolution
0.09°
Temperature coefficient
typical ±0.04°/K
• Omni-directional (horizontal plane)
• up to 2 x trigger angles
• PNP or NPN outputs
• 0.1A continuous output (max. 250mA 10s)
• M12 Male Connector or wire ended
• Replaces TQG Series
• RoHS Compliant
Ref: TD4PO Series 012016JHM
Specifications are subject to change without notice. E&OE.


Số phần tương tự - TD4PO

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
American Electronic Com...
TD4PX AEC-TD4PX Datasheet
295Kb / 3P
   electronic roll-over switch
More results

Mô tả tương tự - TD4PO

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
American Electronic Com...
TLS AEC-TLS Datasheet
422Kb / 3P
   electronic tilt switches
logo
Mini-Circuits
PAS-2000 MINI-PAS-2000 Datasheet
99Kb / 1P
   Electronic Attenuators/Switches
logo
Littelfuse
74601-01 LITTELFUSE-74601-01 Datasheet
471Kb / 1P
   ELECTRONIC DIMMER SWITCHES
2019 Rev: 021119
logo
American Electronic Com...
DS-120 AEC-DS-120 Datasheet
161Kb / 2P
   tilt sensor / tilt switch
logo
Littelfuse
75600 LITTELFUSE-75600 Datasheet
215Kb / 1P
   ELECTRONIC WINDSHIELD WIPER SWITCHES
2019 Rev: 021119
logo
Advanced Analogic Techn...
AAT4682 ANALOGICTECH-AAT4682 Datasheet
251Kb / 8P
   Dual Electronic Resettable Switches
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SG-302 KODENSHI-SG-302 Datasheet
194Kb / 2P
   Tilt Sensor
logo
Sharp Corporation
GP2TD02 SHARP-GP2TD02 Datasheet
87Kb / 3P
   TILT SENSOR
logo
Bud Industries, Inc.
HH-3440-TS BUD-HH-3440-TS Datasheet
35Kb / 1P
   TILT STAND
logo
Omron Electronics LLC
D6BN OMRON-D6BN Datasheet
1Mb / 6P
   Micro Tilt Sensor
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com