công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD524SD bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD524SD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision Instrumentation Amplifier
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD524SD bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices

  AD524SD Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD524SD Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD524SD Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD524SD Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD524SD Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD524SD Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD524SD Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD524SD Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD524SD Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 29 page
background image
AD524
Rev. F | Page 3 of 28
SPECIFICATIONS
@ VS = ±15 V, RL = 2 kΩ and TA = +25°C, unless otherwise noted.
All min and max specifications are guaranteed. Specifications shown in boldface are tested on all production units at the final electrical
test. Results from those tests are used to calculate outgoing quality levels.
Table 1.
AD524A
AD524B
Parameter
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Unit
GAIN
Gain Equation (External Resistor Gain Programming)
%
20
1
000
,
40
±
+
G
R
%
20
1
000
,
40
±
+
G
R
Gain Range (Pin Programmable)
1 to 1000
1 to 1000
Gain Error1
G = 1
±0.05
±0.03
%
G = 10
±0.25
±0.15
%
G = 100
±0.5
±0.35
%
G = 1000
±2.0
±1.0
%
Nonlinearity
G = 1
±0.01
±0.005
%
G = 10, G = 100
±0.01
±0.005
%
G = 1000
±0.01
±0.01
%
Gain vs. Temperature
G = 1
5
5
ppm/°C
G = 10
15
10
ppm/°C
G = 100
35
25
ppm/°C
G = 1000
100
50
ppm/°C
VOLTAGE OFFSET (May be Nulled)
Input Offset Voltage
250
100
μV
vs. Temperature
2
0.75
μV/°C
Output Offset Voltage
5
3
mV
vs. Temperature
100
50
μV
Offset Referred to the Input vs. Supply
G = 1
70
75
dB
G = 10
85
95
dB
G = 100
95
105
dB
G = 1000
100
110
dB
INPUT CURRENT
Input Bias Current
±50
±25
nA
vs. Temperature
±100
±100
pA/°C
Input Offset Current
±35
±15
nA
vs. Temperature
±100
±100
pA/°C


Số phần tương tự - AD524SD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD524SD AD-AD524SD Datasheet
392Kb / 16P
   Precision Instrumentation Amplifier
REV. E
AD524SD AD-AD524SD Datasheet
614Kb / 28P
   Precision Instrumentation Amplifier
Rev. F
AD524SD AD-AD524SD Datasheet
614Kb / 28P
   Precision Instrumentation Amplifier
Rev. F
AD524SD AD-AD524SD Datasheet
583Kb / 25P
   Precision Instrumentation Amplifier
AD524SD/883B AD-AD524SD/883B Datasheet
392Kb / 16P
   Precision Instrumentation Amplifier
REV. E
More results

Mô tả tương tự - AD524SD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD624 AD-AD624 Datasheet
691Kb / 15P
   Precision Instrumentation Amplifier
REV. C
logo
Burr-Brown (TI)
INA114AG BURR-BROWN-INA114AG Datasheet
430Kb / 13P
   Precision INSTRUMENTATION AMPLIFIER
logo
Analog Devices
AD624 AD-AD624_16 Datasheet
468Kb / 17P
   Precision Instrumentation Amplifier
logo
Texas Instruments
INA114 TI1-INA114 Datasheet
758Kb / 17P
[Old version datasheet]   Precision INSTRUMENTATION AMPLIFIER
logo
Burr-Brown (TI)
INA115 BURR-BROWN-INA115 Datasheet
211Kb / 11P
   Precision INSTRUMENTATION AMPLIFIER
logo
Analog Devices
AD620MIL AD-AD620MIL_15 Datasheet
1Mb / 4P
   PRECISION INSTRUMENTATION AMPLIFIER
REV. A
AD524SE AD-AD524SE Datasheet
614Kb / 28P
   Precision Instrumentation Amplifier
Rev. F
AD624ADZ AD-AD624ADZ Datasheet
574Kb / 17P
   Precision Instrumentation Amplifier
REV. C
AD8221 AD-AD8221_15 Datasheet
512Kb / 24P
   Precision Instrumentation Amplifier
REV. C
AD8221 AD-AD8221_16 Datasheet
668Kb / 25P
   Precision Instrumentation Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com