công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD623 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD623
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single and Dual-Supply, Rail-to-Rail, Low Cost Instrumentation Amplifier
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD623 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD623_16 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD623_16 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD623_16 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD623_16 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD623_16 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD623_16 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD623_16 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD623_16 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD623_16 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 27 page
background image
Data Sheet
AD623
Rev. E | Page 7 of 26
SPECIFICATIONS COMMON TO DUAL AND SINGLE SUPPLIES
Table 4.
Test Conditions/
Comments
AD623A
AD623ARM
AD623B
Parameter
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Unit
NOISE
Voltage Noise, 1 kHz
Total RTI noise =
 2
2
/
2
G
e
e
no
ni
Input, Voltage Noise, eni
35
35
35
nV/√Hz
Output, Voltage Noise, eno
50
50
50
nV/√Hz
RTI, 0.1 Hz to 10 Hz
G = 1
3.0
3.0
3.0
μV p-p
G = 1000
1.5
1.5
1.5
μV p-p
Current Noise
f = 1 kHz
100
100
100
fA/√Hz
0.1 Hz to 10 Hz
1.5
1.5
1.5
pA p-p
REFERENCE INPUT
RIN
100 ±
20%
100 ±
20%
100 ±
20%
IIN
VIN+, VREF = 0 V
50
60
50
60
50
60
μA
Voltage Range
−VS
+VS
−VS
+VS
−VS
+VS
V
Gain to Output
1 ±
0.0002
1 ±
0.0002
1 ±
0.0002
V
POWER SUPPLY
Operating Range
Dual supply
±2.5
±6
±2.5
±6
±2.5
±6
V
Single supply
2.7
12
2.7
12
2.7
12
V
Quiescent Current
Dual supply
375
550
375
550
375
550
μA
Single supply
305
480
305
480
305
480
μA
Over Temperature
625
625
625
μA
TEMPERATURE RANGE
For Specified Performance
−40
+85
−40
+85
−40
+85
°C


Số phần tương tự - AD623_16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD623 AD-AD623_15 Datasheet
1Mb / 24P
   Single-Supply, Rail-to-Rail, Low Cost Instrumentation Amplifier
REV. D
More results

Mô tả tương tự - AD623_16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD623AN AD-AD623AN Datasheet
1Mb / 24P
   Single-Supply, Rail-to-Rail, Low Cost Instrumentation Amplifier
REV. D
AD623 AD-AD623_15 Datasheet
1Mb / 24P
   Single-Supply, Rail-to-Rail, Low Cost Instrumentation Amplifier
REV. D
AD623 AD-AD623 Datasheet
965Kb / 16P
   Single Supply, Rail-to-Rail, Low Cost Instrumentation Amplifier
REV. C
AD8223 AD-AD8223 Datasheet
420Kb / 20P
   Single Supply, Rail-to-Rail, Low Cost Instrumentation Amplifier
Rev. PrA
AD627 AD-AD627 Datasheet
545Kb / 16P
   Micropower, Single and Dual Supply Rail-to-Rail Instrumentation Amplifier
REV. A
AD627 AD-AD627_16 Datasheet
977Kb / 25P
   Micropower, Single- and Dual-Supply, Rail-to-Rail Instrumentation Amplifier
AD627 AD-AD627_15 Datasheet
1Mb / 25P
   Micropower, Single- and Dual-Supply, Rail-to-Rail Instrumentation Amplifier
Rev. E
AD627 AD-AD627_07 Datasheet
1Mb / 24P
   Micropower, Single- and Dual-Supply, Rail-to-Rail Instrumentation Amplifier
REV. D
logo
Intersil Corporation
ISL28271 INTERSIL-ISL28271_07 Datasheet
687Kb / 14P
   Dual Micropower, Single Supply, Rail-to- Rail Input and Output (RRIO) Instrumentation Amplifier
logo
Renesas Technology Corp
ISL28271 RENESAS-ISL28271 Datasheet
978Kb / 14P
   Dual Micropower, Single Supply, Rail-to-Rail Input and Output (RRIO) Instrumentation Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com