công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD526AD bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD526AD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Software Programmable Gain Amplifier
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD526AD bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  AD526AD Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD526AD Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD526AD Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD526AD Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD526AD Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD526AD Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD526AD Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD526AD Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD526AD Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
AD526–Typical Performance Characteristics
REV. D
–4–
SUPPLY VOLTAGE –
V
20
15
0
05
20
10
15
10
5
+25 C
RL = 2k
Figure 1. Output Voltage Swing vs.
Supply Voltage, G = 16
TEMPERATURE – C
100nA
10nA
1pA
–60
–20
140
20
60
100
1nA
100pA
10pA
Figure 4. Input Bias Current vs.
Temperature
FREQUENCY – Hz
25
1k
GAIN = 8, 16
GAIN = 1, 2, 4
20
15
10
5
0
10k
100k
1M
10M
Figure 7. Large Signal Frequency
Response
LOAD RESISTANCE –
30
0
100
1k
10k
20
10
@ VS = 15V
Figure 2. Output Voltage Swing vs.
Load Resistance
INPUT VOLTAGE – V
75
–10
50
25
0
–5
0
5
10
VS = 15V
Figure 5. Input Bias Current vs. Input
Voltage
FREQUENCY – Hz
100
1
80
60
40
20
10
10
100
1k
10k
100k
1M
15V WITH 1V p-p
SINE WAVE
+SUPPLY
–SUPPLY
Figure 8. PSRR vs. Frequency
SUPPLY VOLTAGE –
V
20
15
0
05
20
10
15
10
5
VIN = 0
Figure 3. Input Bias Current vs.
Supply Voltage
FREQUENCY – Hz
20
10
100
10M
10
1
1k
10k
100k
1M
16
8
4
2
1
Figure 6. Gain vs. Frequency
TEMPERATURE – C
1.0002
–60
1.0001
1.0000
0.9999
0.9998
–20
20
60
100
140
Figure 9. Normalized Gain vs.
Temperature, Gain = 1


Số phần tương tự - AD526AD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD526AD AD-AD526AD Datasheet
464Kb / 14P
   Software Programmable Gain Amplifier
REV. D
AD526AD AD-AD526AD Datasheet
447Kb / 14P
   Software Programmable Gain Amplifier
REV. D
AD526AD AD-AD526AD Datasheet
447Kb / 14P
   Software Programmable Gain Amplifier
REV. D
AD526AD AD-AD526AD Datasheet
498Kb / 15P
   Software Programmable Gain Amplifier
More results

Mô tả tương tự - AD526AD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD526 AD-AD526_15 Datasheet
466Kb / 14P
   Software Programmable Gain Amplifier
REV. D
AD526JNZ AD-AD526JNZ Datasheet
447Kb / 14P
   Software Programmable Gain Amplifier
REV. D
AD526JNZ AD-AD526JNZ Datasheet
447Kb / 14P
   Software Programmable Gain Amplifier
REV. D
AD526 AD-AD526_17 Datasheet
498Kb / 15P
   Software Programmable Gain Amplifier
AD526 AD-AD526 Datasheet
464Kb / 14P
   Software Programmable Gain Amplifier
REV. D
logo
Texas Instruments
PGA103 TI1-PGA103_09 Datasheet
134Kb / 9P
[Old version datasheet]   Programmable Gain AMPLIFIER
logo
ANADIGICS, Inc
ARA2017 ANADIGICS-ARA2017 Datasheet
531Kb / 15P
   Programmable Gain Amplifier
logo
Skyworks Solutions Inc.
ARA2017 SKYWORKS-ARA2017 Datasheet
1Mb / 15P
   Programmable Gain Amplifier
logo
National Semiconductor ...
LMP8100 NSC-LMP8100_08 Datasheet
1Mb / 30P
   Programmable Gain Amplifier
logo
ANADIGICS, Inc
ARA2017 ANADIGICS-ARA2017_12 Datasheet
520Kb / 17P
   Programmable Gain Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com