công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LS-BGA64J-05 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Ironwood Electronics.

tên linh kiện LS-BGA64J-05
Giải thích chi tiết về linh kiện  Primary dimension units are millimeters
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRONWOOD [Ironwood Electronics.]
Trang chủ  http://www.ironwoodelectronics.com
Logo IRONWOOD - Ironwood Electronics.

LS-BGA64J-05 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Ironwood Electronics.

  LS-BGA64J-05 Datasheet HTML 1Page - Ironwood Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
5.588
2.413
0.008±0.0005
0.20±0.0127
3.175
FRONT VIEW
1
3
20.50
15.725
3.1250*
1.00 TYP
3.50
2.7825
7.8625
5.3225
7.8625
7.00
RoHS
RoHS
TOP VIEW
2
Orientation Mark
0.4826 PAD (64x)
*NOTE: Pattern is offset 0.375mm to the
right of center of the mounting holes
PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL - THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF IRONWOOD ELECTRONICS, INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE
WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF IRONWOOD ELECTRONICS, INC. IS PROHIBITED.
ITEM
NO.
DESCRIPTION
Material
1
Thru Hole Adaptor Board
FR4 Standard
2
#0-80 internal Thread brass insert, Press fit
Brass
3
0.8mm pitch terminal pin
Brass 360 Half Hard
Rev
Date
Initials Description
A
11/20/09
MAF
Original
B
2/20/14
DH
VW to SW conversion
Ironwood Electronics, Inc.
Tele: (800) 404-0204
www.ironwoodelectronics.com
Tolerances: Hole diameters ±0.0254mm [±0.001"], Pitches (from true position) ±0.0254mm [±0.001"],
substrate thickness tolerance ±10%, all other tolerances ±0.127mm [±0.005"]
unless stated otherwise. Materials and specifications are subject to change without notice.
Description: Male Land Socket BGA64 13mm 8x8 array 1.0mm pitch
Primary dimension units are millimeters, Secondary dimension units are [inches], Weight is in grams.
STATUS: Released
REV. B
DATE: 02/19/14
Material: N/A
Finish: N/A
Weight: 2.25
LS-BGA64J-05 Specification
SCALE: 3:1
SHEET: 1 OF 1
ENG: B. Schatz
FILE: LS-BGA64J-05
DRAWN BY: D. Hauer


Số phần tương tự - LS-BGA64J-05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ironwood Electronics.
LS-BGA64E-41 IRONWOOD-LS-BGA64E-41 Datasheet
19Kb / 1P
   Materials and specifications are subject to change without notice
LS-BGA64F-61 IRONWOOD-LS-BGA64F-61 Datasheet
19Kb / 1P
   Materials and specifications are subject to change without notice
LS-BGA64M-61 IRONWOOD-LS-BGA64M-61 Datasheet
20Kb / 1P
   Materials and specifications are subject to change without notice.
More results

Mô tả tương tự - LS-BGA64J-05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ironwood Electronics.
LS-BGA196E-15 IRONWOOD-LS-BGA196E-15 Datasheet
140Kb / 1P
   Primary dimension units are millimeters
LS-BGA1440A-05 IRONWOOD-LS-BGA1440A-05 Datasheet
108Kb / 2P
   Primary dimension units are millimeters
LS-BGA1760A-15 IRONWOOD-LS-BGA1760A-15 Datasheet
153Kb / 1P
   Primary dimension units are millimeters
LS-BGA289F-05 IRONWOOD-LS-BGA289F-05 Datasheet
117Kb / 1P
   Primary dimension units are millimeters
SF-BGA964A-B-05F IRONWOOD-SF-BGA964A-B-05F Datasheet
201Kb / 1P
   Primary dimension units are millimeters
SF-BGA177A-B-64 IRONWOOD-SF-BGA177A-B-64 Datasheet
378Kb / 2P
   Primary dimension units are millimeters
SF-BGA196C-B-42 IRONWOOD-SF-BGA196C-B-42 Datasheet
355Kb / 1P
   Primary dimension units are millimeters
SF-BGA724A-B-42 IRONWOOD-SF-BGA724A-B-42 Datasheet
713Kb / 1P
   Primary dimension units are millimeters
SF-BGA108E-61F IRONWOOD-SF-BGA108E-61F Datasheet
187Kb / 1P
   Primary dimension units are millimeters
SF-BGA56H-B-74 IRONWOOD-SF-BGA56H-B-74 Datasheet
180Kb / 1P
   Primary dimension units are millimeters
SF-BGA71A-B-64 IRONWOOD-SF-BGA71A-B-64 Datasheet
210Kb / 2P
   Primary dimension units are millimeters
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com