công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC145707DW bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC145707DW
Giải thích chi tiết về linh kiện  5 VOLT ONLY DRIVER/RECEIVER WITH AN INTERGRATED STANDBY MODE
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC145707DW bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Motorola, Inc

Back Button MC145707DW Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC145707DW Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC145707DW Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC145707DW Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC145707DW Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC145707DW Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC145707DW Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MC145707DW Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc MC145707DW Datasheet HTML 12Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
MC145705
•MC145706•MC145707
MOTOROLA
8
PACKAGE DIMENSIONS
P SUFFIX
PLASTIC DIP
CASE 738–03
1.070
0.260
0.180
0.022
0.070
0.015
0.140
15
°
0.040
1.010
0.240
0.150
0.015
0.050
0.008
0.110
0
°
0.020
25.66
6.10
3.81
0.39
1.27
0.21
2.80
0
°
0.51
27.17
6.60
4.57
0.55
1.77
0.38
3.55
15
°
1.01
0.050 BSC
0.100 BSC
0.300 BSC
1.27 BSC
2.54 BSC
7.62 BSC
MIN
MIN
MAX
MAX
INCHES
MILLIMETERS
DIM
A
B
C
D
E
F
G
J
K
L
M
N
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. DIMENSION L TO CENTER OF LEAD WHEN
FORMED PARALLEL.
4. DIMENSION B DOES NOT INCLUDE MOLD
FLASH.
-A-
C
K
N
E
G
F
D 20 PL
J 20 PL
L
M
-T-
SEATING
PLANE
1
10
11
20
0.25 (0.010)
T
A
M
M
0.25 (0.010)
T
B
M
M
B
DW SUFFIX
SOG PACKAGE
CASE 751D–04
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE
MOLD PROTRUSION.
4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.150
(0.006) PER SIDE.
5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE
DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE
DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.13
(0.005) TOTAL IN EXCESS OF D DIMENSION
AT MAXIMUM MATERIAL CONDITION.
–A–
–B–
20
1
11
10
S
A
M
0.010 (0.25)
B S
T
D
20X
M
B
M
0.010 (0.25)
P
10X
J
F
G
18X
K
C
–T– SEATING
PLANE
M
R X 45
_
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
A
12.65
12.95
0.499
0.510
B
7.40
7.60
0.292
0.299
C
2.35
2.65
0.093
0.104
D
0.35
0.49
0.014
0.019
F
0.50
0.90
0.020
0.035
G
1.27 BSC
0.050 BSC
J
0.25
0.32
0.010
0.012
K
0.10
0.25
0.004
0.009
M
0
7
0
7
P
10.05
10.55
0.395
0.415
R
0.25
0.75
0.010
0.029
_
_
_
_


Số phần tương tự - MC145707DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC14570 MOTOROLA-MC14570 Datasheet
486Kb / 16P
   PLL FREQUENCY SYNTHESIZER WITH SERIAL INTERFACE
MC14570D MOTOROLA-MC14570D Datasheet
486Kb / 16P
   PLL FREQUENCY SYNTHESIZER WITH SERIAL INTERFACE
MC14570P MOTOROLA-MC14570P Datasheet
486Kb / 16P
   PLL FREQUENCY SYNTHESIZER WITH SERIAL INTERFACE
More results

Mô tả tương tự - MC145707DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC14529B MOTOROLA-MC14529B Datasheet
253Kb / 8P
   3.3 VOLT ONLY DRIVER / RECEIVER WITH AN INTEGRATED STANDBY MODE
MC145583 MOTOROLA-MC145583 Datasheet
191Kb / 8P
   3.3 VOLT ONLY DRIVER / RECEIVER WITH AN INTEGRATED STANDBY MODE
MC145407 MOTOROLA-MC145407 Datasheet
178Kb / 8P
   5 VOLT ONLY DRIVER / RECEIVER
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145583 LANSDALE-ML145583 Datasheet
527Kb / 7P
   3.3 Volt Only Driver/Receiver with an Integrated Standby Mode RS 232/EIA-232-E and CCITT V.28
ML145583 LANSDALE-ML145583_08 Datasheet
142Kb / 7P
   3.3 Volt Only Driver/Receiver
ML145407 LANSDALE-ML145407_08 Datasheet
173Kb / 8P
   5 Volt Only Driver
ML145407 LANSDALE-ML145407 Datasheet
679Kb / 8P
   5 Volt Only Driver/Receiver RS232 EIA-232-E and CCITT V.28
logo
Zarlink Semiconductor I...
MV8870 ZARLINK-MV8870 Datasheet
205Kb / 12P
   INTERGRATED DTMF RECEIVER
logo
ATMEL Corporation
AT45D021A ATMEL-AT45D021A Datasheet
395Kb / 28P
   2-megabit 5-volt Only Serial DataFlash
AT45D021 ATMEL-AT45D021 Datasheet
200Kb / 18P
   2-Megabit 5-volt Only Serial DataFlash
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com