công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MC143421 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Motorola, Inc |
|
MC143421 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Motorola, Inc |
5 / 11 page MC143421 MOTOROLA 5 Table 1. Pin Descriptions (continued) 87 CLK I PCI Bus Clock 88 NC No Connect 89 NC No Connect 90 GND Ground 91 VCC Power 5 V 92 AD[31] I/O PCI Bus Multiplexed Address and Data 93 AD[30] I/O PCI Bus Multiplexed Address and Data 94 AD[29] I/O PCI Bus Multiplexed Address and Data 95 AD[28] I/O PCI Bus Multiplexed Address and Data 96 GND Ground 97 AD[27] I/O PCI Bus Multiplexed Address and Data 98 AD[26] I/O PCI Bus Multiplexed Address and Data 99 AD[25] I/O PCI Bus Multiplexed Address and Data 100 AD[24] I/O PCI Bus Multiplexed Address and Data NOTE: A # symbol at the end of a signal name indicates that it is active low and connects to the PCI Bus (per PCI specification conventions). An overbar symbol also indicates the pin is active low and connects to the Peripheral Interface Bus (per Motorola specification conventions). 6 6 6 AUX[5:0] REG 02h[5:0] REG 03h[5:0] 2 2 2 AUX[7:6] REG 02h[7:0] REG 03h[6] CONFIG 44h[1] A/B REG 2bh[0] PME# 8 REG 29h[7:0] INTA# 8 REG 05h[7:0] 8 8 AUX[7:0] REG 2ah[7:0] 8 8 8 CONFIG 44h[0] REG 03h[7] A0 B1 B0 A1 Figure 1. Logical Equivalence of AUX Pin Control Register |
Số phần tương tự - MC143421 |
|
Mô tả tương tự - MC143421 |
|
|
Link URL |
Chính sách bảo mật |
ALLDATASHEET.VN |
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |