công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14508BCL bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC14508BCL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 4-Bit Latch
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC14508BCL bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  MC14508BCL Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC14508BCL Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC14508BCL Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC14508BCL Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC14508BCL Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC14508BCL Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC14508BCL Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
MOTOROLA CMOS LOGIC DATA
MC14508B
346
SWITCHING CHARACTERISTICS* (CL = 50 pF, TA = 25_C)
Characteristic
Symbol
VDD
All Types
Unit
Characteristic
Symbol
VDD
Min
Typ #
Max
Unit
Output Rise and Fall Time
tTLH, tTHL = (1.5 ns/pF) CL + 25 ns
tTLH, tTHL = (0.75 ns/pF) CL + 12.5 ns
tTLH, tTHL = (0.55 ns/pF) CL + 9.5 ns
tTLH, tTHL
5.0
10
15
100
50
40
200
100
80
ns
Propagation Delay Time, Dn or MR to Q
tPLH, tPHL = (1.7 ns/pF) CL + 135 ns
tPLH, tPHL = (0.66 ns/pF) CL + 57 ns
tPLH, tPHL = (0.5 ns/pF) CL + 35 ns
tPLH, tPHL
5.0
10
15
220
90
60
440
180
120
ns
Master Reset Pulse Width
tWH(R)
5.0
10
15
200
100
70
100
50
35
ns
Master Reset Removal Time
trem
5.0
10
15
30
25
20
– 15
0
0
ns
Strobe Pulse Width
tWH(S)
5.0
10
15
140
70
40
70
35
20
ns
Setup Time
Data to Strobe
tsu
5.0
10
15
50
20
10
25
10
5.0
ns
Hold Time
Strobe to Data
th
5.0
10
15
50
35
35
20
10
10
ns
3–State Propagation Delay Time
Output “1” to High Impedance
tPHZ
5.0
10
15
55
35
30
170
100
70
ns
Output “0” to High Impedance
tPLZ
5.0
10
15
75
40
35
170
100
70
High Impedance to “1” Level
tPZH
5.0
10
15
80
35
30
170
100
70
High Impedance to “0” Level
tPZL
5.0
10
15
105
50
35
210
100
70
* The formulas given are for the typical characteristics only at 25
_C.
#Data labelled “Typ” is not to be used for design purposes but is intended as an indication of the IC’s potential performance.
PIN ASSIGNMENT
D1A
D0A
DISA
STA
MRA
D2A
Q1A
Q0A
D2B
Q2B
D3B
Q3B
VDD
DISB
D0B
Q0B
5
4
3
2
1
10
9
8
7
6
14
15
16
17
18
19
20
13
11
12
21
22
23
24
MRB
STB
D1B
Q1B
Q3A
VSS
D3A
Q2A


Số phần tương tự - MC14508BCL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145000 MOTOROLA-MC145000 Datasheet
574Kb / 11P
   Low-Power Complementary MOS
MC145001 MOTOROLA-MC145001 Datasheet
574Kb / 11P
   Low-Power Complementary MOS
MC145003 MOTOROLA-MC145003 Datasheet
146Kb / 14P
   128 SEGMENT LCD DRIVERS CMOS
MC145003FU MOTOROLA-MC145003FU Datasheet
146Kb / 14P
   128 SEGMENT LCD DRIVERS CMOS
MC145004 MOTOROLA-MC145004 Datasheet
146Kb / 14P
   128 SEGMENT LCD DRIVERS CMOS
More results

Mô tả tương tự - MC14508BCL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
HEF4508B PHILIPS-HEF4508B Datasheet
107Kb / 9P
   Dual 4-bit latch
January 1995
logo
National Semiconductor ...
9308 NSC-9308 Datasheet
121Kb / 6P
   Dual 4-Bit Latch
93L08 NSC-93L08 Datasheet
99Kb / 4P
   Dual 4-Bit Latch
logo
List of Unclassifed Man...
MMC4508 ETC1-MMC4508 Datasheet
167Kb / 5P
   DUAL 4-BIT LATCH
logo
Texas Instruments
CD4508B TI1-CD4508B_15 Datasheet
1Mb / 15P
[Old version datasheet]   Cmos Dual 4-Bit Latch
logo
National Semiconductor ...
54LS256 NSC-54LS256 Datasheet
127Kb / 6P
   Dual 4-Bit Addressable Latch
logo
Intersil Corporation
CD4508BMS INTERSIL-CD4508BMS Datasheet
85Kb / 9P
   CMOS Dual 4-Bit Latch
December 1992
logo
Renesas Technology Corp
CD4512BMS RENESAS-CD4512BMS Datasheet
332Kb / 8P
   CMOS Dual 4-Bit Latch
December 1992
logo
Texas Instruments
CD4508B TI-CD4508B Datasheet
228Kb / 14P
[Old version datasheet]   CMOS DUAL 4-BIT LATCH
logo
Intersil Corporation
CD4512BMS INTERSIL-CD4512BMS Datasheet
67Kb / 8P
   CMOS Dual 4-Bit Latch
December 1992
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com