công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MJE5850 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MJE5850
Giải thích chi tiết về linh kiện  Switch-mode Series PNP Silicon Power Transistors
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MJE5850 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MJE5850_15 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MJE5850_15 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MJE5850_15 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MJE5850_15 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MJE5850_15 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MJE5850_15 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MJE5850_15 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MJE5850_15 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
MJE5850, MJE5851, MJE5852
www.onsemi.com
4
1
IN­
PUT
Rcoil
Lcoil
VCC
Vclamp
RS =
0.1
W
1N4937
OR
EQUIVALENT
TUT
SEE ABOVE FOR
DETAILED CONDITIONS
20
1
0
PW Varied to Attain
IC = 100 mA
2
-10 V
t1
ICM
tf
Clamped
tf
t
t
Vclamp
t2
TIM­
E
VCEM
1
2
TUT
RL
VCC
t1 Adjusted to
Obtain IC
Test Equipment
Scope — Tektronix
475 or Equivalent
t1
Lcoil (ICM)
VCC
t2
Lcoil (ICM)
VClamp
VCEO(sus)
RBSOA AND INDUCTIVE SWITCHING
RESISTIVE SWITCHING
− V adjusted to obtain desired IB1
+ V adjusted to obtain desired VBE(off)
+ V
50
W
2 W
INPUT
0
0.2
mF
0.0025
mF
0.1
mF
500
W
1/2 W
500
W
0.0033
mF
500
W
1/2 W
+ V
50
mF
0.1
mF
MJE15029
1
2
1
W 2
W
MJE15028
50
mF
- V
+-
1/2 W
1N4934
0.1
mF
-+
500
W
1/2 W
0.2
mF
IB1 adjusted to
obtain the forced
hFE desired
TURN−OFF TIME
Use inductive switching
driver as the input to
the resistive test circuit.
IB1
1
2
TURN−ON TIME
Lcoil = 80 mH, VCC = 10 V
Rcoil = 0.7 W
Lcoil = 180 mH
Rcoil = 0.05 W
VCC = 20 V
VCC = 250 V
RL = 62 W
Pulse Width = 10
ms
INDUCTIVE TEST CIRCUIT
RESISTIVE TEST CIRCUIT
OUTPUT WAVEFORMS
Vclamp = 250 V
RB adjusted to attain desired IB1
VCE
IC
Table 1. TEST CONDITIONS FOR DYNAMIC PERFORMANCE
tti
Figure 7. Inductive Switching Measurements
TIME
IB
VCE
90% IB1
tsr
tc
10%
VCEM
Figure 8. Inductive Switching Times
IC = 4 A
IC/IB = 4
TJ = 25°C
tc 100°C
tsv 100°C
tsv 25°C
tc 25°C
VBE, BASE-EMITTER VOLTAGE (VOLTS)
0
0.4
0.2
1.0
0.6
0.8
36
8
05
7
2
14
0
0.9
0.3
2.7
1.5
2.1
1.2
0.6
3.0
1.8
2.4
IC
10%
ICM
2%
ICM
trv
tfi
90%
ICM
ICM
VCEM
Vclamp


Số phần tương tự - MJE5850_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MJE5850G ONSEMI-MJE5850G Datasheet
104Kb / 8P
   8 AMPERE PCP SILICON POWER TRANSISTORS 300 - 350 - 400 VOLTS 80 WATTS
February, 2006 ??Rev. 4
MJE5850 ONSEMI-MJE5850_06 Datasheet
104Kb / 8P
   8 AMPERE PCP SILICON POWER TRANSISTORS 300 - 350 - 400 VOLTS 80 WATTS
February, 2006 ??Rev. 4
More results

Mô tả tương tự - MJE5850_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N3789 BOCA-2N3789 Datasheet
124Kb / 3P
   SILICON PNP POWER TRANSISTORS
logo
Microsemi Corporation
2N3720 MICROSEMI-2N3720 Datasheet
55Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2N6303 MICROSEMI-2N6303 Datasheet
56Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
logo
ON Semiconductor
MJE5730 ONSEMI-MJE5730 Datasheet
139Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS PNP SILICON
REV 1
logo
Power Innovations Ltd
BD246 POINN-BD246 Datasheet
91Kb / 6P
   PNP SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2N4898 JMNIC-2N4898 Datasheet
55Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2N4901 JMNIC-2N4901 Datasheet
49Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2N6491 JMNIC-2N6491 Datasheet
103Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2SA1050 JMNIC-2SA1050 Datasheet
151Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2SA1072 JMNIC-2SA1072 Datasheet
162Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com