công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MC12036A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Motorola, Inc |
|
MC12036A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Motorola, Inc |
2 / 4 page MC12036A MC12036B MOTOROLA HIPERCOMM BR1334 — Rev 4 2 MAXIMUM RATINGS Symbol Characteristic Range Unit VCC Power Supply Voltage, Pin 2 –0.5 to +7.0 Vdc TA Operating Temperature Range –40 to +85 °C Tstg Storage Temperature Range –65 to +150 °C MC Modulus Control Input, Pin 6 –0.5 to +6.5 Vdc ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VCC = 4.5 to 5.5 Vdc, TA = –40°C to +85°C) Symbol Characteristic Min Typ Max Unit ft Toggle Frequency (Sine Wave Input) 0.1 1.4 1.1 GHz ICC Supply Current (Pin 2) — 4.0 6.5 mA VIH1 Modulus Control & Standby Input High (MC & SB) 2.0 — VCC V VIL1 Modulus Control & Standby Input Low (MC & SB) — — 0.8 V VIH2 Divide Ratio Control Input High (SW) VCC VCC VCC Vdc VIL2 Divide Ratio Control Input Low (SW) OPEN OPEN OPEN — Vout Output Voltage Swing, CL = 8pF 1.0 1.4 — Vp–p tSET Modulus Setup Time MC to Out — 11 16 ns Vin Input Voltage Sensitivity 250–1100 MHz 100–250 MHz 100 400 — — 1000 1000 mVpp ISB Standby Current — 0.5 — mA Figure 1. Logic Diagram (MC12036A) Figure 2. Modulus Setup Time ( ÷64, 500MHz Input Frequency, VCC = 5.0V, TA = 25°C, Output Loaded) Prop. Delay In Out MC MC Setup MC Release Modulus setup time MC to out is the MC setup or MC release plus the prop. delay. DQ A CQB SW Out In In MC 500 m ≈ 20 ns 500 m ≈ 20 ns DQ B CQB DQ C C QB M DQ D CQB DQB E CQ DQ F CQB DQB G CQ DQB H CQ S ( ÷128, 1.1GHz Input Frequency, VCC = 5.0V, TA = 25°C, Output Loaded) SB Figure 3. Typical Output Waveform |
Số phần tương tự - MC12036A |
|
Mô tả tương tự - MC12036A |
|
|
Link URL |
Chính sách bảo mật |
ALLDATASHEET.VN |
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |