công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC12023P bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC12023P
Giải thích chi tiết về linh kiện  MECL PLL COMPONENTS 첨64 PRESCALER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC12023P bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Motorola, Inc

  MC12023P Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC12023P Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Device
Operating
Temperature Range
Package
MC12023
SEMICONDUCTOR
TECHNICAL DATA
MECL PLL COMPONENTS
÷64 PRESCALER
ORDERING INFORMATION
MC12023D
MC12023P
TA = 0° to 70°C
SO–8
Plastic
Order this document by MC12023/D
P SUFFIX
PLASTIC PACKAGE
CASE 626
PIN CONNECTIONS
D SUFFIX
PLASTIC PACKAGE
CASE 751
(SO–8)
8
1
1
8
NC
(Top View)
8
NC
AP
Out
Gnd
VCC
SGnd
SIN
7
6
5
1
2
3
4
225 MHz Prescaler
The MC12023 is a prescaler which will divide by 64. This device may be
operated over a supply voltage range of 3.2 to 5.5 V.
225 MHz Toggle Frequency
Low-Power 4.8 mA Maximum at 5.5 V
Operating Supply Voltage of 3.2 to 5.5 V
Connecting Pins 2 and 3 Allows Driving One TTL Load
MAXIMUM RATINGS
Characteristic
Symbol
Range
Unit
Power Supply Voltage
VCC
0 to 8.0
Vdc
Operating Temperature Range
TA
0 to 70
°C
Storage Temperature Range
Tstg
–65 to 175
°C
NOTE:
ESD data available upon request.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VCC = 3.2 to 5.5V; TA = 0 to +70°C)
Characteristic
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Toggle Frequency
(Sine Wave Input)
fmax
fmin
225
35
MHz
Supply Current at 5.5 V
ICC
3.503
4.8
mA
Output Voltage HIGH1
(VCC = 3.2 V)2
VOH
1.2
1.4
V
Output Voltage HIGH1
(VCC = 5.0 V)2
VOH
2.5
V
Output Voltage LOW1
(Isink = 2.0 mA)
VOL
0.5
V
Input Voltage Sensitivity
35 MHz
50–225 MHz
Vin
400
200
800
800
mVPP
NOTES: 1. Pin 2 connected to Pin 3
2. Isource = 50 µA
3. VCC = 4.5 V
Figure 1. Prescaler Block Diagram
÷64
VCC
0.1
µF
6
0.001
µF
Signal
Gnd
5
0.001
µF
Signal
Input
Active
Pull-Up
2
Gnd
4
7
Output
3
To VCC
© Motorola, Inc. 1997
Rev 2


Số phần tương tự - MC12023P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC1202 MOTOROLA-MC1202 Datasheet
192Kb / 4P
   6-INPUT GATES
MC120228BP MOTOROLA-MC120228BP Datasheet
97Kb / 5P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65, 첨128/129 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12022A MOTOROLA-MC12022A Datasheet
74Kb / 8P
   1.1GHz Dual Modulus Prescaler
MC12022AD MOTOROLA-MC12022AD Datasheet
74Kb / 8P
   1.1GHz Dual Modulus Prescaler
MC12022AP MOTOROLA-MC12022AP Datasheet
74Kb / 8P
   1.1GHz Dual Modulus Prescaler
More results

Mô tả tương tự - MC12023P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC12075 MOTOROLA-MC12075 Datasheet
74Kb / 3P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64 PRESCALER
MC12089 MOTOROLA-MC12089 Datasheet
74Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/128 PRESCALER
MC12066 MOTOROLA-MC12066 Datasheet
142Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/256 PRESCALER
MC12025 MOTOROLA-MC12025 Datasheet
73Kb / 2P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65 DUAL MODULUS PRESCALER
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML12079 LANSDALE-ML12079 Datasheet
392Kb / 4P
   2.8 GHz Prescaler MECL PLL Components 첨64/128/256 Prescaler
logo
Motorola, Inc
MC12034A MOTOROLA-MC12034A Datasheet
84Kb / 4P
   MECL PLL COMPONENTS 첨32/33, 첨64/65 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12022LVA MOTOROLA-MC12022LVA Datasheet
90Kb / 7P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65, 첨128/129 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12028A MOTOROLA-MC12028A Datasheet
97Kb / 5P
   MECL PLL COMPONENTS 첨64/65, 첨128/129 DUAL MODULUS PRESCALER
MC12076 MOTOROLA-MC12076 Datasheet
84Kb / 3P
   MECL PLL COMPONENTS 첨256 PRESCALER
MC12078 MOTOROLA-MC12078 Datasheet
85Kb / 3P
   MECL PLL COMPONENTS 첨256 PRESCALER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com