công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10129 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC10129
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Bus Receiver
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC10129 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Motorola, Inc

  MC10129 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC10129 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC10129 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC10129 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC10129 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC10129 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC10129 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
MC10129
MOTOROLA
MECL Data
DL122 — Rev 6
3–6
Figure 3 – DATA to OUTPUT
(Clock and Reset are low, Strobe is high)
Figure 4 – STROBE to OUTPUT
(Data is high, Clock and Reset are low)
Figure 5 – RESET to OUTPUT
(Data and Strobe are high)
Figure 6 – CLOCK to OUTPUT
(Reset is low, Strobe is high)
Q
tsetup
50%
50%
thold
D
50%
+1.11 V
+0.31 V
+2.400 V
C
Figure 7 – TSET UP AND THOLD WAVEFORMS
Q
+5.00 V
+5.0 V
Data
t11–14–
50%
50%
t–
80%
50%
20%
t+
t11–14+
+1.11 V
Q
+0.31 V
+0.31 V
+1.11 V
+2.4 V
+1.11 V
t+
80%
50%
20%
t10+14–
+1.11 V
t11–14+
Reset
50%
Clock
+0.31 V
+0.31 V
+1.11 V
50%
Q
+0.31 V
t–
t+
t12+14+
80%
50%
20%
Clock
Strobe
50%
+1.11 V
+0.31 V
t–
t12–14–
+0.31 V
t+
80%
50%
20%
t7–14–
t7+14+
+0.31 V
+1.11 V
t–
+2.4 V
+5.0 V
Data
50%
Q
+1.11 V


Số phần tương tự - MC10129

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10121 ONSEMI-MC10121 Datasheet
101Kb / 5P
   4-Wide OR-AND/OR-AND Gate
1996 REV 5
MC10121 ONSEMI-MC10121 Datasheet
108Kb / 8P
   4-Wide OR-AND/OR-AND Gate
January, 2002 ??Rev. 7
MC10121FN ONSEMI-MC10121FN Datasheet
108Kb / 8P
   4-Wide OR-AND/OR-AND Gate
January, 2002 ??Rev. 7
MC10121L ONSEMI-MC10121L Datasheet
108Kb / 8P
   4-Wide OR-AND/OR-AND Gate
January, 2002 ??Rev. 7
MC10121P ONSEMI-MC10121P Datasheet
108Kb / 8P
   4-Wide OR-AND/OR-AND Gate
January, 2002 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC10129

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
DS7640 NSC-DS7640 Datasheet
103Kb / 4P
   Quad NOR Unified Bus Receiver
DS7836 NSC-DS7836 Datasheet
108Kb / 4P
   Quad NOR Unified Bus Receiver
logo
ON Semiconductor
MC10H334 ONSEMI-MC10H334 Datasheet
105Kb / 4P
   Quad Bus Driver/Receiver with Transmit and Receiver Latches
1996 REV 5
MC10H334 ONSEMI-MC10H334_06 Datasheet
135Kb / 5P
   Quad Bus Driver/Receiver with Transmit and Receiver Latches
February, 2006 ??Rev. 7
logo
Advanced Micro Devices
AM8T28 AMD-AM8T28 Datasheet
292Kb / 5P
   Schottky Three-State Quad Bus Driver/Receiver
logo
Aeroflex Circuit Techno...
UT54LVDSC032 AEROFLEX-UT54LVDSC032 Datasheet
78Kb / 11P
   Quad Receiver
logo
ON Semiconductor
MC10H330 ONSEMI-MC10H330_06 Datasheet
150Kb / 5P
   Quad Bus Driver/Receiver with 2?뭪o?? Output Multiplexers
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H330 ONSEMI-MC10H330 Datasheet
115Kb / 4P
   Quad Bus Driver/Receiver with 2-to-1 Output Multiplexers
1996 REV 5
logo
Allegro MicroSystems
2470 ALLEGRO-2470 Datasheet
53Kb / 4P
   BUS DRIVER / RECEIVER
logo
List of Unclassifed Man...
BUS-8555 ETC1-BUS-8555 Datasheet
161Kb / 2P
   DATA BUS RECEIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com