công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC1508-8 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MC1508-8
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit multiplying D/A converter
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

MC1508-8 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  MC1508-8 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors MC1508-8 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors MC1508-8 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors MC1508-8 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors MC1508-8 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors MC1508-8 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Philips Semiconductors Linear Products
Product specification
MC1508-8/1408-8
8-bit multiplying D/A converter
August 31, 1994
741
Figure 1. Positive VREF
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
5
6
7
8
9
10
11
12
3
MC1508
MC1408
13
14
15
1
2
4
16
SEE TEXT FOR VALUES OF C.
C
R14 = R15
(+)VREF
R14
R15
RL
IO
VEE
VCC
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
5
6
7
8
9
10
11
12
3
MC1508
MC1408
13
14
15
1
2
4
16
SEE TEXT FOR VALUES OF C.
C
R14 = R15
(–)VREF
R14
R15
RL
IO
VEE
VCC
Figure 2. Negative VREF
Figure 3. Relative Accuracy
MSB
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9 A10 A11 A12
12-BIT
D-TO-A
CONVERTER
ERROR MAX)
0 TO +10V OUTPUT
5k
50k
ERROR (1V = 1%)
NE530
LSB
100
950
5
6
7
8
9
10
11
12
MSB
LSB
MC1508
MC1408
8-BIT
COUNTER
15
16
3
2
1
4
14
13
+
1k
C
(
±0.02%
VCC
VREF = 2V
VEE
0.1
µF
R14


Số phần tương tự - MC1508-8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC1508 MOTOROLA-MC1508 Datasheet
674Kb / 12P
   EIGHT-BIT MULTIPLYING DIGITAL-TO-ANALOG CNOVERTER
MC1508L7 MOTOROLA-MC1508L7 Datasheet
674Kb / 12P
   EIGHT-BIT MULTIPLYING DIGITAL-TO-ANALOG CNOVERTER
MC1508LB MOTOROLA-MC1508LB Datasheet
674Kb / 12P
   EIGHT-BIT MULTIPLYING DIGITAL-TO-ANALOG CNOVERTER
More results

Mô tả tương tự - MC1508-8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
MC1408-8 PHILIPS-MC1408-8 Datasheet
127Kb / 10P
   8-bit multiplying D/A converter
2001 Aug 03
logo
List of Unclassifed Man...
DAC-1408A ETC1-DAC-1408A Datasheet
399Kb / 6P
   8-BIT MULTIPLYING D/A CONVERTER
logo
Advanced Micro Devices
AM1508 AMD-AM1508 Datasheet
336Kb / 4P
   8-Bit Multiplying D/A Converter
logo
Unisonic Technologies
M62364 UTC-M62364_15 Datasheet
229Kb / 8P
   8-BIT 8-CH MULTIPLYING D-A CONVERTER
logo
Analog Devices
AD1508 AD-AD1508_15 Datasheet
1Mb / 4P
   8 BIT MONOLITHIC MULTIPLYING D/A CONVERTER
logo
Advanced Linear Devices
ALD1801A ALD-ALD1801A Datasheet
50Kb / 6P
   8 BIT MICROPOWER MULTIPLYING D/A CONVERTER
logo
NXP Semiconductors
DAC-08 PHILIPS-DAC-08 Datasheet
162Kb / 16P
   8-bit high-speed multiplying D/A converter
2001 Aug 03
logo
Analog Devices
PM7524FS AD-PM7524FS Datasheet
721Kb / 10P
   CMOS 8-Bit Buffered Multiplying D/A Converter
REV. C
logo
NEC
UPC624 NEC-UPC624 Datasheet
447Kb / 9P
   8-BIT HIGH-SPEED MULTIPLYING D/A CONVERTER
logo
New Japan Radio
NJMDAC-08C NJRC-NJMDAC-08C Datasheet
206Kb / 7P
   8-BIT HIGH SPEED MULTIPLYING D/A CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com