công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK9505-30A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK9505-30A
Giải thích chi tiết về linh kiện  TrenchMOS횚 transistor Logic level FET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BUK9505-30A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  BUK9505-30A Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BUK9505-30A Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BUK9505-30A Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BUK9505-30A Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BUK9505-30A Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK9505-30A Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK9505-30A Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BUK9505-30A Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
TrenchMOS
™ transistor
BUK9505-30A
Logic level FET
Fig.5. Typical output characteristics, T
j = 25 ˚C.
I
D = f(VDS); parameter VGS
Fig.6. Typical on-state resistance, T
j = 25 ˚C.
R
DS(ON) = f(ID); parameter VGS
Fig.7. Typical on-state resistance, T
j = 25 ˚C.
R
DS(ON) = f(VGS); conditions: ID = 25 A;
Fig.8. Typical transfer characteristics.
I
D = f(VGS) ; conditions: VDS = 25 V; parameter Tj
Fig.9. Typical transconductance, T
j = 25 ˚C.
g
fs = f(ID); conditions: VDS = 25 V
Fig.10. Normalised drain-source on-state resistance.
a = R
DS(ON)/RDS(ON)25 ˚C = f(Tj); ID = 25 A; VGS = 5 V
024
68
10
0
100
200
300
400
ID/V
VDS/V
VGS/V =
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
10.0
7.0
6.0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
0
20
40
60
80
100
ID/A
VGS/V
Tj/C =
175
25
0
20406080
100
3
4
5
6
7
8
9
10
11
RDS(ON)/mOhm
ID/A
VGS/V =
3.0
3.2
3.4
3.6
4.0
5.0
0
204060
80
100
0
50
100
150
gfs/S
ID/A
34567
8
9
10
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
RDS(ON)/mOhm
VGS/V
-100
0
100
200
0
0.5
1
1.5
2
30V TrenchMOS
Tj / C
a
150
50
-50
August 1999
4
Rev 1.100


Số phần tương tự - BUK9505-30A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
BUK9505-30A ISC-BUK9505-30A Datasheet
332Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK9505-30A NEXPERIA-BUK9505-30A Datasheet
1Mb / 14P
   N-channel TrenchMOS logic level FET
Rev. 3 - 20 April 2011
More results

Mô tả tương tự - BUK9505-30A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK9506-55A PHILIPS-BUK9506-55A Datasheet
67Kb / 8P
   TrenchMOS횚 transistor Logic level FET
December 1998 Rev 1.100
BUK9635-100A PHILIPS-BUK9635-100A Datasheet
59Kb / 7P
   TrenchMOS횚 transistor Logic level FET
August 1999 Rev 1.000
BUK9540-100A PHILIPS-BUK9540-100A Datasheet
77Kb / 9P
   TrenchMOS횚 transistor Logic level FET
December 1999 Rev 1.000
BUK9606-55A PHILIPS-BUK9606-55A Datasheet
73Kb / 7P
   TrenchMOS횚 transistor Logic level FET
January 1999 Rev 1.000
BUK7515-100A PHILIPS-BUK7515-100A Datasheet
65Kb / 7P
   TrenchMOS횚 transistor Standard level FET
December 1998 Rev 1.100
BUK7606-55A PHILIPS-BUK7606-55A Datasheet
72Kb / 7P
   TrenchMOS횚 transistor Standard level FET
January 1999 Rev 1.000
PSMN010-55D PHILIPS-PSMN010-55D Datasheet
100Kb / 9P
   N-channel logic level TrenchMOS횚 transistor
October 1999 Rev 1.200
BUK573-60A PHILIPS-BUK573-60A Datasheet
57Kb / 8P
   PowerMOS transistor Logic level FET
February 1994 Rev 1.100
BUK9518-30 PHILIPS-BUK9518-30 Datasheet
47Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Logic level FET
December 1997 Rev 1.100
BUK562-100A PHILIPS-BUK562-100A Datasheet
75Kb / 7P
   PowerMOS transistor Logic level FET
February 1996 Rev 1.000
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com