công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK7640-100A bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK7640-100A
Giải thích chi tiết về linh kiện  TrenchMOS??transistor Standard level FET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BUK7640-100A bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

  BUK7640-100A Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BUK7640-100A Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BUK7640-100A Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BUK7640-100A Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BUK7640-100A Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK7640-100A Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK7640-100A Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BUK7640-100A Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
TrenchMOS
 transistor
BUK7640-100A
Standard level FET
MECHANICAL DATA
Fig.20. SOT404 surface mounting package. Centre pin connected to mounting base.
Notes
1. This product is supplied in anti-static packaging. The gate-source input must be protected against static
discharge during transport or handling.
2. Refer to SMD Footprint Design and Soldering Guidelines, Data Handbook SC18.
3. Epoxy meets UL94 V0 at 1/8".
UNIT
A
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
EIAJ
mm
A1
D1
D
max.
E
eLp
HD
Q
c
2.54
2.60
2.20
15.40
14.80
2.90
2.10
11
1.60
1.20
10.30
9.70
4.50
4.10
1.40
1.27
0.85
0.60
0.64
0.46
b
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
SOT404
0
2.5
5 mm
scale
Plastic single-ended surface mounted package (Philips version of D2-PAK); 3 leads
(one lead cropped)
SOT404
e
e
E
b
D1
HD
D
Q
Lp
c
A1
A
13
2
mounting
base
98-12-14
99-06-25
December 1999
7
Rev 1.000


Số phần tương tự - BUK7640-100A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
BUK7640-100A ISC-BUK7640-100A Datasheet
333Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK7640-100A NEXPERIA-BUK7640-100A Datasheet
796Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 2 - 20 April 2011
logo
NXP Semiconductors
BUK7640-100A PHILIPS-BUK7640-100A_15 Datasheet
182Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 2-20 April 2011
More results

Mô tả tương tự - BUK7640-100A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK7524-60 PHILIPS-BUK7524-60 Datasheet
22Kb / 5P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
March 1997 Rev 1.000
BUK7675-55 PHILIPS-BUK7675-55 Datasheet
68Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
April 1998 Rev 1.100
PHB80N06T PHILIPS-PHB80N06T Datasheet
70Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
December 1997 Rev 1.100
PHB87N03T PHILIPS-PHB87N03T Datasheet
65Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
December 1997 Rev 1.200
PHP125N06T PHILIPS-PHP125N06T Datasheet
63Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
December 1997 Rev 1.100
PHP130N03T PHILIPS-PHP130N03T Datasheet
59Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
September 1997 Rev 1.100
BUK7618-30 PHILIPS-BUK7618-30 Datasheet
51Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
December 1997 Rev 1.100
PHP60N06T PHILIPS-PHP60N06T Datasheet
64Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
December 1997 Rev 1.100
PHP65N06T PHILIPS-PHP65N06T Datasheet
64Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
November 1997 Rev 1.100
PHP87N03T PHILIPS-PHP87N03T Datasheet
59Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
September 1997 Rev 1.100
PHB125N06T PHILIPS-PHB125N06T Datasheet
67Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
December 1997 Rev 1.100
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com