công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK7606-55A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK7606-55A
Giải thích chi tiết về linh kiện  TrenchMOS횚 transistor Standard level FET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BUK7606-55A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  BUK7606-55A Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BUK7606-55A Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BUK7606-55A Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BUK7606-55A Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BUK7606-55A Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK7606-55A Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK7606-55A Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Philips Semiconductors
Product specification
TrenchMOS
™ transistor
BUK7606-55A
Standard level FET
Fig.13. Typical capacitances, C
iss, Coss, Crss.
C = f(V
DS); conditions: VGS = 0 V; f = 1 MHz
Fig.14. Typical turn-on gate-charge characteristics.
V
GS = f(QG); conditions: ID = 50 A; parameter VDS
Fig.15. Typical reverse diode current.
I
F = f(VSDS); conditions: VGS = 0 V; parameter Tj
Fig.16. Normalised avalanche energy rating.
W
DSS% = f(Tmb); conditions: ID = 75 A
Fig.17. Avalanche energy test circuit.
Fig.18. Switching test circuit.
0.01
0.1
1
10
100
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VDS/V
Ciss
Coss
Crss
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Tmb / C
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
WDSS%
0
20
40
60
80
100
120
140
0
2
4
6
8
10
12
VGS/V
QG/nC
VDS =
14V
44V
L
T.U.T.
VDD
RGS
R 01
VDS
-ID/100
+
-
shunt
VGS
0
W
DSS = 0.5 ⋅ LID
2
⋅ BV
DSS/(BVDSS − VDD)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
0
20
40
60
80
100
IF/A
VSDS/V
Tj/C =
175
25
RD
T.U.T.
VDD
RG
VDS
+
-
VGS
0
January 1999
5
Rev 1.000


Số phần tương tự - BUK7606-55A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK7606-55A NXP-BUK7606-55A Datasheet
345Kb / 15P
   TrenchMOS standard level FET
Rev. 02-03 July 2001
logo
Inchange Semiconductor ...
BUK7606-55A ISC-BUK7606-55A Datasheet
305Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK7606-55A NEXPERIA-BUK7606-55A Datasheet
915Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 03 - 1 February 2011
logo
NXP Semiconductors
BUK7606-55A PHILIPS-BUK7606-55A_15 Datasheet
373Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 03-1 February 2011
More results

Mô tả tương tự - BUK7606-55A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK7515-100A PHILIPS-BUK7515-100A Datasheet
65Kb / 7P
   TrenchMOS횚 transistor Standard level FET
December 1998 Rev 1.100
BUK9505-30A PHILIPS-BUK9505-30A Datasheet
52Kb / 8P
   TrenchMOS횚 transistor Logic level FET
August 1999 Rev 1.100
BUK9506-55A PHILIPS-BUK9506-55A Datasheet
67Kb / 8P
   TrenchMOS횚 transistor Logic level FET
December 1998 Rev 1.100
BUK9635-100A PHILIPS-BUK9635-100A Datasheet
59Kb / 7P
   TrenchMOS횚 transistor Logic level FET
August 1999 Rev 1.000
BUK9540-100A PHILIPS-BUK9540-100A Datasheet
77Kb / 9P
   TrenchMOS횚 transistor Logic level FET
December 1999 Rev 1.000
BUK9606-55A PHILIPS-BUK9606-55A Datasheet
73Kb / 7P
   TrenchMOS횚 transistor Logic level FET
January 1999 Rev 1.000
PSMN010-55D PHILIPS-PSMN010-55D Datasheet
100Kb / 9P
   N-channel logic level TrenchMOS횚 transistor
October 1999 Rev 1.200
BUK7524-60 PHILIPS-BUK7524-60 Datasheet
22Kb / 5P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
March 1997 Rev 1.000
BUK7675-55 PHILIPS-BUK7675-55 Datasheet
68Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
April 1998 Rev 1.100
PHB80N06T PHILIPS-PHB80N06T Datasheet
70Kb / 8P
   TrenchMOS transistor Standard level FET
December 1997 Rev 1.100
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com