công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK501 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện STK501
Giải thích chi tiết về linh kiện  STK500 Compatible
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

STK501 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ATMEL Corporation

Back Button STK501 Datasheet HTML 2Page - ATMEL Corporation STK501 Datasheet HTML 3Page - ATMEL Corporation STK501 Datasheet HTML 4Page - ATMEL Corporation STK501 Datasheet HTML 5Page - ATMEL Corporation STK501 Datasheet HTML 6Page - ATMEL Corporation STK501 Datasheet HTML 7Page - ATMEL Corporation STK501 Datasheet HTML 8Page - ATMEL Corporation STK501 Datasheet HTML 9Page - ATMEL Corporation STK501 Datasheet HTML 10Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 29 page
background image
Introduction
1-2
AVR
® STK501 User Guide
1.1
Features
 STK500 Compatible
 AVR Studio
® Compatible
 Supports ATmega103(L) and ATmega128(L)
 Zero Insertion Force Socket for TQFP Packages
 TQFP Footprint for Emulator Adapters
 Supports all Added Features in ATmega128(L)
 JTAG Connector for On-chip Debugging Using JTAG ICE (ATmega128(L))
 Additional RS-232C Port with Available RTS/CTS Handshake Lines
 Adds External SRAM Support to the STK500 Board (Usable for all Devices with
XRAM Interface)
 On-board 32 kHz Crystal for Easy RTC Implementations


Số phần tương tự - STK501

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STK500 ETC1-STK500 Datasheet
2Mb / 61P
   User Guide
logo
ATMEL Corporation
STK500 ATMEL-STK500 Datasheet
2Mb / 61P
   AVR Studio Compatible
Rev. 1925C-AVR-3/03
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
STK5006P DOINGTER-STK5006P Datasheet
1Mb / 3P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STK5006P VBSEMI-STK5006P Datasheet
2Mb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
ATMEL Corporation
STK503 ATMEL-STK503 Datasheet
704Kb / 17P
   Supports the ATmega2560, ATmega1280 and ATmega640
More results

Mô tả tương tự - STK501

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ATMEL Corporation
ATADAPCAN01 ATMEL-ATADAPCAN01 Datasheet
158Kb / 6P
   STK500 starter kit, serial cable and power supply
STK520 ATMEL-STK520 Datasheet
773Kb / 24P
   STK520 is a New Member of the Successful STK500 Starter Kit Family
STK521 ATMEL-STK521 Datasheet
1Mb / 22P
   Atmel AVR STK521 is a new member of the successful Atmel STK500 starter kit family
logo
Abracon Corporation
ASFL3 ABRACON-ASFL3_08 Datasheet
189Kb / 2P
   1.8V LVHCMOS COMPATIBLE SMD COMPATIBLE SMD
1.05.08
logo
Lite-On Technology Corp...
LTST-C930YKT LITEON-LTST-C930YKT Datasheet
371Kb / 6P
   I.C. compatible
LTST-E670FL LITEON-LTST-E670FL Datasheet
487Kb / 10P
   I.C. compatible
logo
Level One
DAC-0103 LVL1-DAC-0103 Datasheet
359Kb / 2P
   RoHS Compatible
DAC-0101 LVL1-DAC-0101 Datasheet
186Kb / 2P
   RoHS Compatible
DAC-0105 LVL1-DAC-0105 Datasheet
186Kb / 2P
   RoHS Compatible
logo
Burr-Brown (TI)
ADC774 BURR-BROWN-ADC774 Datasheet
65Kb / 7P
   Microprocessor-Compatible
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com