công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL1561IRZ-T13 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL1561IRZ-T13
Giải thích chi tiết về linh kiện  3 pin serial port interface
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL1561IRZ-T13 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL1561IRZ-T13 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL1561IRZ-T13 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL1561IRZ-T13 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL1561IRZ-T13 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL1561IRZ-T13 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL1561IRZ-T13 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL1561IRZ-T13 Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL1561IRZ-T13 Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation ISL1561IRZ-T13 Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
ISL1561
8
FN7941.1
February 26, 2013
FIGURE 16. CHANNEL-TO-CHANNEL CROSSTALK
FIGURE 17. OFF-ISOLATION
FIGURE 18. ENABLE RESPONSE
FIGURE 19. DISABLE RESPONSE
FIGURE 20. QUIESCENT CURRENT PER PORT vs CODES
Typical Performance Curves V
CC = +14V, Rb = 5.1Ω, Gain at the Load = 11.6V/V (Differential), RLOAD = 51Ω,
TA = +25°C, Unless otherwise noted. (Continued)
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
10mA/PORT
100k
1M
10M
100M
FREQUENCY (Hz)
CHANNEL AB -> CD
CHANNEL CD -> AB
-120
-110
-100
-90
-80
-70
-60
10mA/PORT
100k
1M
10M
100M
FREQUENCY (Hz)
tEN = 600ns
OUTA
SDATA
OUTA
SDATA
tDIS = 1.6µs
0
5
10
15
20
25
0
20
40
60
80
100
120
140
Iq CODE


Số phần tương tự - ISL1561IRZ-T13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL1561IRZ-T13 INTERSIL-ISL1561IRZ-T13 Datasheet
459Kb / 13P
   Fixed Gain Dual Port Class-G Differential xDSL Line Driver
February 26, 2013
logo
Renesas Technology Corp
ISL1561IRZ-T13 RENESAS-ISL1561IRZ-T13 Datasheet
667Kb / 13P
   Fixed Gain Dual Port Class-G Differential xDSL Line Driver
More results

Mô tả tương tự - ISL1561IRZ-T13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TUSB2036 TI1-TUSB2036_12 Datasheet
662Kb / 20P
[Old version datasheet]   2/3-PORT HUB FOR THE UNIVERSAL SERIAL BUS WITH OPTIONAL SERIAL EEPROM INTERFACE
TUSB2036 TI-TUSB2036 Datasheet
282Kb / 20P
[Old version datasheet]   2/3-PORT HUB FOR THE UNIVERSAL SERIAL BUS WITH OPTIONAL SERIAL EEPROM INTERFACE
logo
Assmann Electronics Inc...
AK231-2-R ASSMANN-AK231-2-R Datasheet
108Kb / 1P
   Serial Connection Cable for 9 Pin Interface
AK138-2-R ASSMANN-AK138-2-R Datasheet
261Kb / 1P
   SERIAL EXTENSION CABLE FOR 36-PIN INTERFACE
logo
ON Semiconductor
LE24CBK23MC ONSEMI-LE24CBK23MC Datasheet
1Mb / 21P
   Dual port EEPROM Two Wire Serial Interface
July, 2013
logo
NXP Semiconductors
PDI1394P11A PHILIPS-PDI1394P11A Datasheet
135Kb / 20P
   3-port physical layer interface
1999 Mar 10
PDI1394P22 PHILIPS-PDI1394P22 Datasheet
163Kb / 30P
   3-port physical layer interface
1999 Jul 09
PDI1394P11 PHILIPS-PDI1394P11 Datasheet
148Kb / 20P
   3-port physical layer interface
1999 Apr 09
PDI1394P21 PHILIPS-PDI1394P21 Datasheet
148Kb / 28P
   3-port physical layer interface
1999 Jul 09
logo
Texas Instruments
DAC8043 TI-DAC8043 Datasheet
281Kb / 11P
[Old version datasheet]   12-BIT ACCURACY IN 8-PIN SOIC, FAST 3-WIRE SERIAL INTERFACE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com