công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA-3086 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện CA-3086
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Applications from DC to 120MHz
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

CA-3086 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Intersil Corporation

  CA-3086 Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation CA-3086 Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation CA-3086 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation CA-3086 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation CA-3086 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation CA-3086 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation CA-3086 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
5
FIGURE 9. yOE vs FREQUENCY
FIGURE 10. yRE vs FREQUENCY
FIGURE 11. fT vs IC
Typical Performance Curves (Continued)
TA = 25oC, VCE = 3V, IC = 1mA
COMMON EMITTER CIRCUIT, BASE INPUT
FREQUENCY (MHz)
0
1
2
3
4
5
6
gOE
bOE
0.1
10
100
1
TA = 25oC, VCE = 3V, IC = 1mA
COMMON EMITTER CIRCUIT, BASE INPUT
FREQUENCY (MHz)
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0
bRE
1
100
10
gRE IS SMALL AT FREQUENCIES
LESS THAN 500MHz
800
700
600
500
400
300
200
100
1000
900
0
1
234
5
6
78
9
10
COLLECTOR CURRENT (mA)
VCE = 3V
TA = 25oC
0
CA-3086


Số phần tương tự - CA-3086

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
CA-3083 RENESAS-CA-3083 Datasheet
297Kb / 4P
   General Purpose High Current NPN Transistor Array
More results

Mô tả tương tự - CA-3086

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
CA3054 INTERSIL-CA3054 Datasheet
208Kb / 8P
   Dual Independent Differential Amp for Low Power Applications from DC to 120MHz
CA3054 INTERSIL-CA3054_05 Datasheet
205Kb / 8P
   Dual Independent Differential Amp for Low Power Applications from DC to 120MHz
logo
Renesas Technology Corp
CA3054 RENESAS-CA3054 Datasheet
466Kb / 8P
   Dual Independent Differential Amp for Low Power Applications from DC to 120MHz
logo
Harris Corporation
CA3028A HARRIS-CA3028A_99 Datasheet
136Kb / 10P
   Differential/Cascode Amplifier for Commercial and Industrial Equipment from DC to 120MHz
CA3028A HARRIS-CA3028A Datasheet
109Kb / 12P
   Differential/Cascode Amplifiers for Commercial and Industrial Equipment from DC to 120MHz
logo
Intersil Corporation
CA3028A INTERSIL-CA3028A Datasheet
133Kb / 10P
   Differential/Cascode Amplifier for Commercial and Industrial Equipment from DC to 120MHz
January 1999
logo
Pasternack Enterprises,...
PE3CA1030 PASTERNACK-PE3CA1030 Datasheet
386Kb / 4P
   Operate from DC to 6GHz
PE3CA1011 PASTERNACK-PE3CA1011 Datasheet
392Kb / 4P
   Operate from DC to 6GHz
PE3CA1020 PASTERNACK-PE3CA1020 Datasheet
396Kb / 4P
   Operate from DC to 6GHz
PE3CA1023 PASTERNACK-PE3CA1023 Datasheet
390Kb / 4P
   Operate from DC to 6GHz
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com