công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC16374APAG bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Integrated Device Technology

tên linh kiện 74LVC16374APAG
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V CMOS 16-BIT EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOP
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDT [Integrated Device Technology]
Trang chủ  http://www.idt.com
Logo IDT - Integrated Device Technology

74LVC16374APAG bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Integrated Device Technology

  74LVC16374APAG Datasheet HTML 1Page - Integrated Device Technology 74LVC16374APAG Datasheet HTML 2Page - Integrated Device Technology 74LVC16374APAG Datasheet HTML 3Page - Integrated Device Technology 74LVC16374APAG Datasheet HTML 4Page - Integrated Device Technology 74LVC16374APAG Datasheet HTML 5Page - Integrated Device Technology 74LVC16374APAG Datasheet HTML 6Page - Integrated Device Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
INDUSTRIALTEMPERATURERANGE
4
IDT74LVC16374A
3.3VCMOS16-BITEDGE-TRIGGEREDD-TYPEFLIP-FLOP
OPERATING CHARACTERISTICS, VCC = 3.3V ± 0.3V, TA = 25°C
Symbol
Parameter
Test Conditions
Typical
Unit
CPD
PowerDissipationCapacitanceperFlip-FlopOutputsenabled
CL = 0pF, f = 10Mhz
58
pF
CPD
PowerDissipationCapacitanceperFlip-FlopOutputsdisabled
24
SWITCHING CHARACTERISTICS(1)
VCC = 2.7V
VCC = 3.3V ± 0.3V
Symbol
Parameter
Min.
Max.
Min.
Max.
Unit
fMAX
150
150
MHz
tPLH
PropagationDelay
4.9
1.5
4.5
ns
tPHL
xCLK to xQx
tPZH
OutputEnableTime
5.3
1.5
4.6
ns
tPZL
xOE to xQx
tPHZ
OutputDisableTime
6.1
1.5
5.5
ns
tPLZ
xOE to xQx
tSU
Set-up Time HIGH or LOW, xDx to xCLK
1.9
1.9
ns
tH
Hold Time HIGH or LOW, xDx after xCLK
1.1
1.1
ns
tW
xCLK Pulse Width HIGH or LOW
3.3
3.3
ns
tSK(o)
OutputSkew(2)
——
500
ps
NOTES:
1. See TEST CIRCUITS AND WAVEFORMS. TA = – 40°C to + 85°C.
2. Skew between any two outputs of the same package and switching in the same direction.


Số phần tương tự - 74LVC16374APAG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
74LVC16374APAG RENESAS-74LVC16374APAG Datasheet
262Kb / 7P
   3.3V CMOS 16-BIT EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOP WITH 3-STATE OUTPUTS, 5 VOLT TOLERANT I/O
AUGUST 2015
74LVC16374APAG8 RENESAS-74LVC16374APAG8 Datasheet
262Kb / 7P
   3.3V CMOS 16-BIT EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOP WITH 3-STATE OUTPUTS, 5 VOLT TOLERANT I/O
AUGUST 2015
More results

Mô tả tương tự - 74LVC16374APAG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74LVC16374 TI1-SN74LVC16374_14 Datasheet
489Kb / 12P
[Old version datasheet]   16-BIT EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOP
logo
NXP Semiconductors
74LVT16374A PHILIPS-74LVT16374A Datasheet
86Kb / 10P
   3.3V LVT 16-bit edge-triggered D-type flip-flop 3-State
1999 Oct 18
74ALVCH16374 PHILIPS-74ALVCH16374 Datasheet
96Kb / 12P
   2.5V/3.3V 16-bit edge-triggered D-type flip-flop 3-State
1998 Jun 18
74ALVT16374 PHILIPS-74ALVT16374 Datasheet
99Kb / 12P
   2.5V/3.3V 16-bit edge-triggered D-type flip-flop 3-State
1999 Oct 18
logo
Integrated Device Techn...
IDT74ALVCH16374 IDT-IDT74ALVCH16374 Datasheet
76Kb / 6P
   3.3V CMOS 16-BIT EDGE- TRIGGERED D-TYPE
logo
Texas Instruments
SN74LVCH32374A TI1-SN74LVCH32374A_16 Datasheet
811Kb / 14P
[Old version datasheet]   32-BIT EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOP
logo
Integrated Device Techn...
IDT74LVCH162374A IDT-IDT74LVCH162374A_15 Datasheet
106Kb / 6P
   3.3V CMOS 16-BIT EDGE TRIGGERED D-TYPE FLIPFLOP
logo
Renesas Technology Corp
IDT74ALVCH162374 RENESAS-IDT74ALVCH162374 Datasheet
243Kb / 7P
   3.3V CMOS 16-BIT EDGE- TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOP WITH 3-STATE OUTPUTS AND BUS-HOLD
JULY 2009
logo
Integrated Device Techn...
IDT74LVCH16374A IDT-IDT74LVCH16374A_15 Datasheet
220Kb / 6P
   3.3V CMOS 16-BIT EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIPFLOP
logo
Texas Instruments
SN74ALVCH162374 TI-SN74ALVCH162374_04 Datasheet
318Kb / 13P
[Old version datasheet]   16-BIT EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOP WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com