công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC145421DW bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC145421DW
Giải thích chi tiết về linh kiện  ISDN Universal Digital Loop Transceivers II
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC145421DW bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Motorola, Inc

Back Button MC145421DW Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC145421DW Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC145421DW Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC145421DW Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MC145421DW Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc MC145421DW Datasheet HTML 12Page - Motorola, Inc MC145421DW Datasheet HTML 13Page - Motorola, Inc MC145421DW Datasheet HTML 14Page - Motorola, Inc MC145421DW Datasheet HTML 15Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
MC145421
•MC145425
MOTOROLA
11
110
110
110
110
+ 5 V
+ 5 V
+ 5 V
5 k
10 k
L2
L1
TWISTED PAIR WIRE
LO1
LO2
Vref
LI
MASTER
OR
SLAVE
ISDN UDLT
+ 5 V
0.1
µF
0.1
µF
Rx
Tx
INDUCTANCE OF Tx: WINDING: 1.75 mH
TURNS RATIO: Tx L1 + L2 2:1
TURNS RATIO: Rx L1 + L2 4:1
DIODES: 1N4148 OR EQUIVALENT
TRANSFORMER PARAMETERS
Figure 4. Interface to Twisted Pair Wire


Số phần tương tự - MC145421DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145422 MOTOROLA-MC145422 Datasheet
264Kb / 20P
   UNIVERSAL DIGITAL-LOOP TRANSCEIVER(UDLT)
MC145422DW MOTOROLA-MC145422DW Datasheet
264Kb / 20P
   UNIVERSAL DIGITAL-LOOP TRANSCEIVER(UDLT)
MC145422P MOTOROLA-MC145422P Datasheet
264Kb / 20P
   UNIVERSAL DIGITAL-LOOP TRANSCEIVER(UDLT)
logo
NXP Semiconductors
MC145423 NXP-MC145423 Datasheet
759Kb / 40P
   Universal Digital Loop Transceiver (UDLT-3) Evaluation Module
Rev. 3, 2/2002
logo
Freescale Semiconductor...
MC145423DT FREESCALE-MC145423DT Datasheet
4Mb / 30P
   Universal Digital Loop Transceiver (UDLT-3)
More results

Mô tả tương tự - MC145421DW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145422 MOTOROLA-MC145422 Datasheet
264Kb / 20P
   UNIVERSAL DIGITAL-LOOP TRANSCEIVER(UDLT)
logo
Freescale Semiconductor...
MC145423E FREESCALE-MC145423E Datasheet
4Mb / 30P
   Universal Digital Loop Transceiver (UDLT-3)
logo
NXP Semiconductors
MC145423EVK NXP-MC145423EVK Datasheet
759Kb / 40P
   Universal Digital Loop Transceiver (UDLT-3) Evaluation Module
Rev. 3, 2/2002
logo
Renesas Technology Corp
HSP50210 RENESAS-HSP50210 Datasheet
1Mb / 51P
   Digital Costas Loop
logo
Intersil Corporation
HSP50210 INTERSIL-HSP50210 Datasheet
788Kb / 51P
   Digital Costas Loop
logo
Texas Instruments
TUSB1105 TI-TUSB1105 Datasheet
894Kb / 30P
[Old version datasheet]   ADVANCED UNIVERSAL SERIAL BUS TRANSCEIVERS
TUSB1106-Q1 TI1-TUSB1106-Q1 Datasheet
594Kb / 24P
[Old version datasheet]   ADVANCED UNIVERSAL SERIAL BUS TRANSCEIVERS
TUSB1106 TI-TUSB1106_10 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   ADVANCED UNIVERSAL SERIAL BUS TRANSCEIVERS
logo
NXP Semiconductors
ISP1105 PHILIPS-ISP1105 Datasheet
588Kb / 24P
   Advanced Universal Serial Bus transceivers
Rev. 06-30 November 2001
logo
Texas Instruments
TUSB1105 TI-TUSB1105_10 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   ADVANCED UNIVERSAL SERIAL BUS TRANSCEIVERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com