công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC145402L bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC145402L
Giải thích chi tiết về linh kiện  Serial 13-Bit Linear Codec
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC145402L bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  MC145402L Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC145402L Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC145402L Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC145402L Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC145402L Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC145402L Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC145402L Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC145402L Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC145402L Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 16 page
background image
MC145402
MOTOROLA
3
CODER AND DECODER PERFORMANCE (VDD = 5 V ± 5%, VSS = – 5 V ± 5%, VAG = VDG = 0 V,
0 dBm0 = 1.60 Vrms = 6.30 dBm (600
Ω), TA = 0 to 70°C, MSI = TDE = RCE = 8 kHz, TDC = RDC = 2.048 MHz, CCI = 256 kHz)
Ch
i i
Coder (A/D)
Decoder (D/A)
Ui
Characteristic
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Unit
Resolution
13
13
13
13
Bits
Conversion Time
Full Cycle A/D and D/A
Short Cycle A/D
Short Cycle D/A
62.5
46.9
10,000
10,000
62.5
15.6
10,000
10,000
µs
Differential Nonlinearity
± 1
± 1
LSB
Gain Error
– 0.35
+ 0.35
– 0.35
+ 0.35
dB
Offset
– 15
+ 15
– 20
+ 20
LSB
mV
Idle Channel Noise, 3 kHz Low–Pass
– 75
–79
dBm0
Signal–to–Noise
3.2 dBm0
(Referenced to 1.02 kHz through
0 dBm0
a fMSI/2 Low–Pass Filter)
– 10 dBm0
– 20 dBm0
– 30 dBm0
– 40 dBm0
– 50 dBm0
61
60
57
50
40
30
20
62
60
59
52
42
32
22
dB
ANALOG ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VDD = 5 V ± 5%, VSS = – 5 V ± 5%, VAG = VDG = 0 V,
0 dBm0 = 1.60 Vrms = 6.30 dBm (600
Ω), TA = 0 to 70°C, MSI = TDE = RCE = 8 kHz, TDC = RDC = 2.048 MHz, CCI = 256 kHz)
Characteristic
Pin
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Input Current
AI
Iin
0.01
± 1
µA
AC Input Impedance
AI
Zin
0.5
M
Input Capacitance
AI
Cin
15
pF
Output Voltage Range
AO
Vout
– 3.4
3.4
V
Power Supply Rejection Ratio
(100 mV RMS on VDD or VSS, 0 – 50 kHz)
AO, TDD
PSRR
40
dB
Crosstalk, Ain to Aout and RDD to TDD Referenced to
0 dBm0 @ 1.02 kHz
AO, TDD
– 90
– 75
dB
Slew Rate
AO
SR
1.5
3
V/
µs
Settling Time (Full Scale)
AO
tsettle
8
µs


Số phần tương tự - MC145402L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145403 MOTOROLA-MC145403 Datasheet
186Kb / 9P
   DRIVER / RECEIVERS
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC145403-6P LANSDALE-MC145403-6P Datasheet
259Kb / 8P
   Drivers/Receivers RS 232/EIA??32?밇 and CCITT V.28
logo
Motorola, Inc
MC145403DW MOTOROLA-MC145403DW Datasheet
186Kb / 9P
   DRIVER / RECEIVERS
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC145403DW LANSDALE-MC145403DW Datasheet
259Kb / 8P
   Drivers/Receivers RS 232/EIA??32?밇 and CCITT V.28
logo
Motorola, Inc
MC145403P MOTOROLA-MC145403P Datasheet
186Kb / 9P
   DRIVER / RECEIVERS
More results

Mô tả tương tự - MC145402L

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145482 MOTOROLA-MC145482 Datasheet
221Kb / 19P
   5V 13-BIT LINEAR PCM CODEC-FILTER
MC145483 MOTOROLA-MC145483 Datasheet
220Kb / 19P
   3V 13-BIT LINEAR PCM CODEC-FILTER
logo
Freescale Semiconductor...
MC145483ENR2 FREESCALE-MC145483ENR2 Datasheet
1Mb / 24P
   3 V 13-BIT LINEAR PCM CODEC-FILTER
logo
ams AG
AS3502 AMSCO-AS3502 Datasheet
364Kb / 29P
   13-BIT LINEAR FEATURE CODEC WITH ANALOGUE FRONTEND
logo
Winbond
W681360 WINBOND-W681360 Datasheet
520Kb / 34P
   3V SINGLE-CHANNEL 13-BIT LINEAR VOICE-BAND CODEC
logo
Nuvoton Technology Corp...
W681360 NUVOTON-W681360 Datasheet
758Kb / 34P
   3V SINGLE-CHANNEL 13-BIT LINEAR VOICE-BAND CODEC
logo
Freescale Semiconductor...
MC143416 FREESCALE-MC143416 Datasheet
744Kb / 24P
   Dual 16-Bit Linear Codec-Filter
logo
Micronas
MAS9090B MICRONAS-MAS9090B Datasheet
564Kb / 30P
   LOW VOLTAGE 14-BIT LINEAR CODEC
logo
Analog Devices
AD1843 AD-AD1843 Datasheet
848Kb / 64P
   Serial-Port 16-Bit SoundComm Codec
REV. 0
AD1843 AD-AD1843_15 Datasheet
1Mb / 64P
   Serial-Port 16-Bit SoundComm Codec
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com