công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC145402 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC145402
Giải thích chi tiết về linh kiện  Serial 13-Bit Linear Codec
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC145402 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Motorola, Inc

  MC145402 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC145402 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC145402 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC145402 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC145402 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC145402 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC145402 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC145402 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC145402 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
MC145402
MOTOROLA
4
SWITCHING CHARACTERISTICS
(VDD = + 5 V ± 5%, VSS = – 5 V ± 5%, VAG = VDG = 0 V, TA = 0 to 70°C, CL = 50 pF, See Figure 1)
Characteristic
Symbol
Min
Max
Unit
Input Rise Time
RCE, RDC, TDC, TDE, CCI, MSI
tr
100
ns
Input Fall Time
RCE, RDC, TDC, TDE, CCI, MSI
tf
100
ns
Output Rise Time
TDD
tr
80
ns
Output Fall Time
TDD
tf
80
ns
Pulse Width High
RDC, MSI, CCI, TDC, RCE
twH
100
ns
Pulse Width Low
TDE, MSI, TDC, RCE, RDC
twL
100
ns
CCI Pulse Width Low
twL
500
ns
MSI Clock Frequency
fMSI
0.1
64
kHz
CCI Clock Frequency
fCCI
3.2
512
kHz
TDC and RDC Clock Frequency
fDC
16 x fMSI
4.1
MHz
TDC Rising Edge to TDD Data Valid During TDE High
tp1
150
ns
TDE Rising Edge to TDD Data Valid During TDC High
tp2
150
ns
TDE Rising Edge to TDD Low–Impedance Propagation Delay
tp3
0
100
ns
TDE Falling Edge to TDD High–Impedance Propagation Delay
tp4
40
ns
TDE Rising Edge to TDC Falling Edge Setup Time
tsu1
tsu2
20
100
ns
RDC Bit 0 Falling Edge to Last CCI Falling Edge Prior to MSI
tsu3
20
ns
MSI Rising Edge to CCI Falling Edge Setup Time
tsu4
tsu5
20
100
ns
Last CCI Rising Edge (Prior to MSI) to TDE Rising Edge
tsu6
100
ns
Last CCI Rising Edge (Prior to MSI) to First TDC Rising Edge
tsu6’
100
ns
First TDC Falling Edge to Last CCI Rising Edge Prior to MSI
tsu7
0
ns
RCE Rising Edge to RDC Falling Edge Setup Time
tsu8
tsu9
20
100
ns
RDD Valid to RDC Falling Edge Setup Time
tsu10
60
ns
RDD Hold Time from RDC Falling Edge
th
100
ns


Số phần tương tự - MC145402

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145403 MOTOROLA-MC145403 Datasheet
186Kb / 9P
   DRIVER / RECEIVERS
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC145403-6P LANSDALE-MC145403-6P Datasheet
259Kb / 8P
   Drivers/Receivers RS 232/EIA??32?밇 and CCITT V.28
logo
Motorola, Inc
MC145403DW MOTOROLA-MC145403DW Datasheet
186Kb / 9P
   DRIVER / RECEIVERS
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC145403DW LANSDALE-MC145403DW Datasheet
259Kb / 8P
   Drivers/Receivers RS 232/EIA??32?밇 and CCITT V.28
logo
Motorola, Inc
MC145403P MOTOROLA-MC145403P Datasheet
186Kb / 9P
   DRIVER / RECEIVERS
More results

Mô tả tương tự - MC145402

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145482 MOTOROLA-MC145482 Datasheet
221Kb / 19P
   5V 13-BIT LINEAR PCM CODEC-FILTER
MC145483 MOTOROLA-MC145483 Datasheet
220Kb / 19P
   3V 13-BIT LINEAR PCM CODEC-FILTER
logo
Freescale Semiconductor...
MC145483ENR2 FREESCALE-MC145483ENR2 Datasheet
1Mb / 24P
   3 V 13-BIT LINEAR PCM CODEC-FILTER
logo
ams AG
AS3502 AMSCO-AS3502 Datasheet
364Kb / 29P
   13-BIT LINEAR FEATURE CODEC WITH ANALOGUE FRONTEND
logo
Winbond
W681360 WINBOND-W681360 Datasheet
520Kb / 34P
   3V SINGLE-CHANNEL 13-BIT LINEAR VOICE-BAND CODEC
logo
Nuvoton Technology Corp...
W681360 NUVOTON-W681360 Datasheet
758Kb / 34P
   3V SINGLE-CHANNEL 13-BIT LINEAR VOICE-BAND CODEC
logo
Freescale Semiconductor...
MC143416 FREESCALE-MC143416 Datasheet
744Kb / 24P
   Dual 16-Bit Linear Codec-Filter
logo
Micronas
MAS9090B MICRONAS-MAS9090B Datasheet
564Kb / 30P
   LOW VOLTAGE 14-BIT LINEAR CODEC
logo
Analog Devices
AD1843 AD-AD1843 Datasheet
848Kb / 64P
   Serial-Port 16-Bit SoundComm Codec
REV. 0
AD1843 AD-AD1843_15 Datasheet
1Mb / 64P
   Serial-Port 16-Bit SoundComm Codec
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com