công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMX2364TMX bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện LMX2364TMX
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.6 GHz PLLatinum Fractional RF Frequency Synthesizer with 850 MHz Integer IF Frequency Synthesizer
Download  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LMX2364TMX bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button LMX2364TMX Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) LMX2364TMX Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) LMX2364TMX Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) LMX2364TMX Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) LMX2364TMX Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) LMX2364TMX Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) LMX2364TMX Datasheet HTML 12Page - National Semiconductor (TI) LMX2364TMX Datasheet HTML 13Page - National Semiconductor (TI) LMX2364TMX Datasheet HTML 14Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 39 page
background image
Typical Performance Characteristics (Continued)
IF N Counter Sensitivity
T
A = 25˚C
20050647
IF N Counter Sensitivity
Vcc = 3.0V
20050648
www.national.com
10


Số phần tương tự - LMX2364TMX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMX2301 NSC-LMX2301 Datasheet
225Kb / 14P
   PLLatinumTM 160 MHz Frequency Synthesizer for RF Personal Communications
LMX2301TM NSC-LMX2301TM Datasheet
225Kb / 14P
   PLLatinumTM 160 MHz Frequency Synthesizer for RF Personal Communications
LMX2301TMX NSC-LMX2301TMX Datasheet
225Kb / 14P
   PLLatinumTM 160 MHz Frequency Synthesizer for RF Personal Communications
LMX2305 NSC-LMX2305 Datasheet
228Kb / 14P
   PLLatinumTM 550 MHz Frequency Synthesizer for RF Personal Communications
LMX2305TM NSC-LMX2305TM Datasheet
228Kb / 14P
   PLLatinumTM 550 MHz Frequency Synthesizer for RF Personal Communications
More results

Mô tả tương tự - LMX2364TMX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMX2350 TI1-LMX2350 Datasheet
449Kb / 23P
[Old version datasheet]   PLLatinum Fractional N RF / Integer N IF Dual Low Power Frequency Synthesizer
logo
National Semiconductor ...
LMX2354 NSC-LMX2354 Datasheet
403Kb / 23P
   PLLatinum Fractional N RF/ Integer N IF Dual Low Power Frequency Synthesizer
LMX2350 NSC-LMX2350 Datasheet
408Kb / 21P
   PLLatinum TM Fractional N RF / Integer N IF Dual Low Power Frequency Synthesizer
logo
Texas Instruments
LMV2350 TI1-LMV2350 Datasheet
449Kb / 23P
[Old version datasheet]   LMX2350/LMX2352 PLLatinum Fractional N RF / Integer N IF Dual Low Power Frequency Synthesizer
logo
National Semiconductor ...
LMX2353 NSC-LMX2353 Datasheet
210Kb / 16P
   PLLatinum??Fractional N Single 2.5 GHz Frequency Synthesizer
logo
NXP Semiconductors
SA8027 PHILIPS-SA8027 Datasheet
231Kb / 22P
   2.5 GHz low voltage, low power RF fractional-N/IF integer frequency synthesizer
2001 Aug 21
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY74038 SKYWORKS-SKY74038 Datasheet
128Kb / 12P
   2.6 GHz/800 MHz Dual Fractional-N/lnteger-N Frequency Synthesizer
CX74038 SKYWORKS-CX74038 Datasheet
127Kb / 12P
   2.6 GHz/800 MHz Dual Fractional-N/lnteger-N Frequency Synthesizer
logo
Hynix Semiconductor
HM6F5201 HYNIX-HM6F5201 Datasheet
328Kb / 25P
   Dual Fractional-N / Integer-N Frequency Synthesizer
logo
Analog Devices
ADF4251 AD-ADF4251_15 Datasheet
440Kb / 28P
   Dual Fractional-N/Integer-N Frequency Synthesizer
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com