công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM224DTB bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện LM224DTB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Supply Quad Operational Amplifiers
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

LM224DTB bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

Back Button LM224DTB Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor LM224DTB Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor LM224DTB Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor LM224DTB Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor LM224DTB Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor LM224DTB Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor LM224DTB Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor LM224DTB Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor LM224DTB Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
LM324, LM324A, LM224, LM2902, LM2902V, NCV2902
http://onsemi.com
6
14
12
10
8.0
6.0
4.0
2.0
0
1.0
10
100
1000
f, FREQUENCY (kHz)
550
500
450
400
350
300
250
200
0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
t, TIME (µs)
2.4
2.1
1.8
1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
0
0
5.0
10
15
20
25
30
35
VCC, POWER SUPPLY VOLTAGE (V)
VCC, POWER SUPPLY VOLTAGE (V)
90
80
70
0
2.0
4.0
6.0
8.0
10
12
14
16
18
20
VCC = 30 V
VEE = Gnd
TA = 25°C
CL = 50 pF
Input
Output
18
16
14
12
10
8.0
6.0
4.0
2.0
0
20
0
2.0
4.0
6.0 8.0
10
12
14 16
18
20
± VCC/VEE, POWER SUPPLY VOLTAGES (V)
Positive
Negative
TA = 25°C
RL = R
RL = 2.0 kΩ
VCC = 15 V
VEE = Gnd
Gain = -100
RI = 1.0 kΩ
RF = 100 kΩ
Figure 4. Input Voltage Range
Figure 5. Open Loop Frequency
120
100
80
60
40
20
0
-20
1.0
10
100
1.0 k
10 k
100 k
1.0 M
f, FREQUENCY (Hz)
VCC = 15 V
VEE = Gnd
TA = 25°C
Figure 6. Large–Signal Frequency Response
Figure 7. Small–Signal Voltage Follower
Pulse Response (Noninverting)
Figure 8. Power Supply Current versus
Power Supply Voltage
Figure 9. Input Bias Current versus
Power Supply Voltage


Số phần tương tự - LM224DTB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LM224DTBG ONSEMI-LM224DTBG Datasheet
184Kb / 15P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
December, 2010 ??Rev. 24
LM224DTBG ONSEMI-LM224DTBG Datasheet
143Kb / 14P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2016 ??Rev. 29
LM224DTBR2G ONSEMI-LM224DTBR2G Datasheet
184Kb / 15P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
December, 2010 ??Rev. 24
LM224DTBR2G ONSEMI-LM224DTBR2G Datasheet
143Kb / 14P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2016 ??Rev. 29
LM224DTBR2G ONSEMI-LM224DTBR2G Datasheet
378Kb / 17P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2021 - Rev. 31
More results

Mô tả tương tự - LM224DTB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LM324S ONSEMI-LM324S Datasheet
96Kb / 8P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2014 ??Rev. 0
LM324 ONSEMI-LM324_16 Datasheet
143Kb / 14P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2016 ??Rev. 29
LM324DR2G ONSEMI-LM324DR2G Datasheet
184Kb / 15P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
December, 2010 ??Rev. 24
LM224DR2G ONSEMI-LM224DR2G Datasheet
184Kb / 15P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
December, 2010 ??Rev. 24
MC3403 ONSEMI-MC3403_12 Datasheet
154Kb / 9P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
January, 2012 ??Rev. 11
logo
Motorola, Inc
MC3301 MOTOROLA-MC3301 Datasheet
548Kb / 10P
   QUAD SINGLE SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
ON Semiconductor
LM324 ONSEMI-LM324_06 Datasheet
204Kb / 16P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2006 ??Rev. 20
LM324 ONSEMI-LM324_V01 Datasheet
378Kb / 17P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2021 - Rev. 31
MC3403 ONSEMI-MC3403_06 Datasheet
162Kb / 9P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
October, 2006 ??Rev. 10
LM324DTBR2G ONSEMI-LM324DTBR2G Datasheet
184Kb / 15P
   Single Supply Quad Operational Amplifiers
December, 2010 ??Rev. 24
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com