công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC145166P bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC145166P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual PLLs for 46/49 Mhz Cordless Telephones
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC145166P bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Motorola, Inc

  MC145166P Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC145166P Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC145166P Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC145166P Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC145166P Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC145166P Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC145166P Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC145166P Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC145166P Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
MC145166
•MC145167
MOTOROLA
5
SWITCHING WAVEFORMS
DATA
CLK
ENB
D3
50%
tsu
th
FIRST
CLK
D2
D1
D0
LAST
CLK
trec
50%
PREVIOUS
DATA LATCHED
FIRST
CLK
tsu
tTLH
ANY
OUTPUT
90%
10%
tTHL
ENB,
CLK
50%
tw
tr
tf
90%
10%
OSCin, fin
Figure 1.
Figure 2.
Figure 3.
Figure 4.


Số phần tương tự - MC145166P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145160 MOTOROLA-MC145160 Datasheet
189Kb / 7P
   Dual PLLs For 46/49 MHz Cordless Telephones CMOS
MC145162 MOTOROLA-MC145162 Datasheet
153Kb / 24P
   60MHZ AND 85 MHZ UNIVERSAL PROGRAMMABLE DUAL PLL FREQUENCY SYNTHESIZERS
MC145162-1 MOTOROLA-MC145162-1 Datasheet
153Kb / 24P
   60MHZ AND 85 MHZ UNIVERSAL PROGRAMMABLE DUAL PLL FREQUENCY SYNTHESIZERS
MC145162D MOTOROLA-MC145162D Datasheet
153Kb / 24P
   60MHZ AND 85 MHZ UNIVERSAL PROGRAMMABLE DUAL PLL FREQUENCY SYNTHESIZERS
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC145162D LANSDALE-MC145162D Datasheet
1Mb / 24P
   60 MHz and 85 MHz Universal Programmable Dual PLL Frequency Synthesizers CMOS
More results

Mô tả tương tự - MC145166P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145168 MOTOROLA-MC145168 Datasheet
45Kb / 2P
   Dual PLLs For 46/49 Mhz Cordless Telephones
MC145160 MOTOROLA-MC145160 Datasheet
189Kb / 7P
   Dual PLLs For 46/49 MHz Cordless Telephones CMOS
logo
ELAN Microelectronics C...
EM92600 EMC-EM92600 Datasheet
52Kb / 6P
   DUAL PLL FOR 46/49 MHZ CORDLESS PHONE
logo
Toshiba Semiconductor
TLP222G TOSHIBA-TLP222G_07 Datasheet
189Kb / 6P
   Cordless Telephones
logo
Nippon Precision Circui...
SM5132 NPC-SM5132 Datasheet
219Kb / 6P
   Two PLLs for Cordless Telephons
logo
Suntsu Electronics, Inc...
SATCA-3C1GF-DEB1 SUNTSU-SATCA-3C1GF-DEB1 Datasheet
1Mb / 6P
   Cordless Home Telephones
logo
CML Microcircuits
MX118 CMLMICRO-MX118 Datasheet
368Kb / 7P
   FULL-DUPLEX SCRAMBLER FOR CORDLESS TELEPHONES
logo
NXP Semiconductors
PCD5032 PHILIPS-PCD5032 Datasheet
136Kb / 24P
   ADPCM CODEC for digital cordless telephones
1997 Apr 03
logo
Toshiba Semiconductor
TLP222G TOSHIBA-TLP222G_14 Datasheet
255Kb / 6P
   Cordless Telephones PBX Modems
TLP222G TOSHIBA-TLP222G Datasheet
138Kb / 6P
   Cordless Telephones PBX Modems
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com